Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

03063C103MAT2A Fiches technique(PDF) 4 Page - AVX Corporation

No de pièce 03063C103MAT2A
Description  Low Inductance Capacitors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AVX [AVX Corporation]
Site Internet  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

03063C103MAT2A Fiches technique(HTML) 4 Page - AVX Corporation

  03063C103MAT2A Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation 03063C103MAT2A Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation 03063C103MAT2A Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation 03063C103MAT2A Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
70
LGA Low Inductance Capacitors
0204/0306/0805 Land Grid Arrays
Series
L
W
T
BW
BL
LG12 (0204)
0.5 ± 0.05
1.00 ± 0.10
0.50 ± 0.05
0.8 ± 0.10
0.13 ± 0.08
(0.020±0.002)
(0.039 ± 0.004)
(0.020 ± 0.002)
(0.031 ± 0.004)
(0.005 ± 0.003)
LG22 (0306)
0.76 ± 0.10
1.60 ± 0.10
0.50 ± 0.05
1.50 ±0.10
0.28 ± 0.08
(0.030 ± 0.004)
(0.063 ± 0.004)
(0.020 ± 0.002)
(0.059 ± 0.004)
(0.011 ± 0.003)
LGC2 (0805)
2.06 ± 0.10
1.32 ± 0.10
0.50 ± 0.05
1.14 ± 0.10
0.90 ±0.08
(0.081 ± 0.004)
(0.052 ± 0.004)
(0.020 ± 0.002)
(0.045 ± 0.004)
(0.035 ± 0.003)
PART DIMENSIONS
mm (inches)
RECOMMENDED SOLDER PAD DIMENSIONS
mm (inches)
PL
G
PW1
Series
PL
PW1
G
LG12 (0204)
0.50 (0.020)
1.00 (0.039)
0.20 (0.008)
LG22 (0306)
0.65 (0.026)
1.50 (0.059)
0.20 (0.008)
LGC2 (0805)
1.25 (0.049)
1.40 (0.055)
0.20 (0.008)
HOW TO ORDER
LG
Style
1
Case
Size
1 = 0204
2 = 0306
C = 0805
2
Number of
Terminals
2
6
Working
Voltage
4 = 4V
6 = 6.3V
Z = 10V
Z
Temperature
Characteristic
C = X7R
D = X5R
Z = X7S
W = X6S
104
Coded
Cap
M
Cap
Tolerance
M = 20%
A
Termination
Style
A = “U” Land
T
Termination
100% Sn*
*Contact factory for
other termination
finishes
2
Packaging
Tape & Reel
2 = 7" Reel
4 = 13" Reel
S
Thickness
S = 0.55mm
max
1
Number of
Capacitors
SIZE
LG12 (0204)
LG22 (0306)
LGC2 (0805)
Length
mm (in.)
0.50 (0.020)
0.76 (0.030)
2.06 (0.081)
Width
mm (in.)
1.00 (0.039)
1.60 (0.063)
1.32 (0.052)
Temp. Char.
X5R (D)
X7S (Z)
X6S (W)
X7R (C)
X5R (D)
X7S (Z)
X6S (W)
X7R (C)
X5R (D)
X7S (Z)
X6S (W)
Working Voltage
6.3
4
6.3
4
6.3
4
10
6.3
4
6.3
4
6.3
4
6.3
4
6.3
4
6.3
4
6.3
4
6.3
4
(6)
(4)
(6)
(4)
(6)
(4)
(Z)
(6)
(4)
(6)
(4)
(6)
(4)
(6)
(4)
(6)
(4)
(6)
(4)
(6)
(4)
(6)
(4)
Cap (μF)
0.010 (103)
0.022 (223)
0.047 (473)
0.100 (104)
0.220 (224)
0.330 (334)
0.470 (474)
1.000 (105)
2.200 (225)
= X7R
= X5R
= X7S
= X6S
T
L
BL
BW
L
W
BL
Standard
Geometry LGA
LGC2
Top
View
Side
1
Side
2
T
L
BL
W
BW
L
BL
Reverse
Geometry LGA
LG12, LG22
Top
View
Side
1
Side
2
Please
contact AVX
for values



Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com