Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

VT30L60C Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

No de pièce VT30L60C
Description  Dual Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VT30L60C Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  VT30L60C Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VT30L60C Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VT30L60C Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VT30L60C Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VT30L60C Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
www.vishay.com
For technical questions within your region, please contact one of the following:
Document Number: 89380
4
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
Revision: 07-Dec-10
VT30L60C, VIT30L60C
Vishay General Semiconductor
New Product
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
TO-220AB
0.113 (2.87)
0.103 (2.62)
0.370 (9.40)
0.360 (9.14)
0.415 (10.54) MAX.
0.635 (16.13)
0.625 (15.87)
PIN
0.160 (4.06)
0.140 (3.56)
0.057 (1.45)
0.045 (1.14)
0.105 (2.67)
0.095 (2.41)
0.104 (2.65)
0.096 (2.45)
0.205 (5.20)
0.195 (4.95)
0.035 (0.90)
0.028 (0.70)
0.154 (3.91)
0.148 (3.74)
1
3
2
0.185 (4.70)
0.175 (4.44)
0.055 (1.39)
0.045 (1.14)
0.145 (3.68)
0.135 (3.43)
0.350 (8.89)
0.330 (8.38)
1.148 (29.16)
1.118 (28.40)
0.560 (14.22)
0.530 (13.46)
0.022 (0.56)
0.014 (0.36)
0.110 (2.79)
0.100 (2.54)
0.603 (15.32)
0.573 (14.55)
TO-262AA
0.401 (10.19)
0.381 (9.68)
0.185 (4.70)
0.175 (4.44)
0.055 (1.40)
0.045 (1.14)
0.110 (2.79)
0.100 (2.54)
0.350 (8.89)
0.330 (8.38)
0.560 (14.22)
0.530 (13.46)
0.022 (0.56)
0.014 (0.35)
K
12
3
0.055 (1.40)
0.047 (1.19)
0.510 (12.95)
0.470 (11.94)
PIN
0.411 (10.45) MAX.
0.250 (6.35) MIN.
30° (TYP.)
(REF.)
0.035 (0.90)
0.028 (0.70)
0.205 (5.20)
0.195 (4.95)
0.104 (2.65)
0.096 (2.45)
0.057 (1.45)
0.045 (1.14)
0.160 (4.06)
0.140 (3.56)
0.950 (24.13)
0.920 (23.37)



Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com