Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

10MQ100-M3 Fiches technique(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

No de pièce 10MQ100-M3
Description  Schottky Rectifier, 1 A
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

10MQ100-M3 Fiches technique(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  10MQ100-M3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 10MQ100-M3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 10MQ100-M3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 10MQ100-M3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 10MQ100-M3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 10MQ100-M3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Document Number: 95400
For technical questions within your region, please contact one of the following:
www.vishay.com
Revision: 09-Jul-10
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
1
SMA
Outline Dimensions
Vishay Semiconductors
DIMENSIONS in inches (millimeters)
DO-214AC (SMA)
Mounting Pad Layout
0.008 (0.203)
0.194 (4.93)
0.208 (5.28)
0.157 (3.99)
0.177 (4.50)
0.100 (2.54)
0.110 (2.79)
0.078 (1.98)
0.090 (2.29)
0.006 (0.152)
0.012 (0.305)
0.049 (1.25)
0.065 (1.65)
Cathode band
0 (0)
0.030 (0.76)
0.060 (1.52)
0.074 (1.88)
MAX.
0.208 (5.28)
REF.
0.066 (1.68)
MIN.
0.060 (1.52)
MIN.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com