Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

Z2SMB39 Fiches technique(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

No de pièce Z2SMB39
Description  Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Site Internet  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

Z2SMB39 Fiches technique(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  Z2SMB39 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor Z2SMB39 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Z2SMB1 ... Z2SMB200 (2 W)
Z2SMB1 ... Z2SMB200 (2 W)
Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Flächendiffundierte Si-Zener-Dioden für die Oberflächenmontage
Version 2010-12-06
Dimensions - Maße [mm]
Maximum power dissipation
Maximale Verlustleistung
2 W
Nominal Z-voltage
Nominale Z-Spannung
1...200 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
~ SMB
~ DO-214AA
Weight approx. – Gewicht ca.
0.1 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ ±5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen
Reihe E 24 (~ ±5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
Power dissipation
Verlustleistung
TA = 50°C
Ptot
2 W 1)
Non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms
Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 10 ms
TA = 25°C
PZSM
40 W
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 60 K/W 1)
Thermal resistance junction to terminal
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss
RthT
< 15 K/W
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite
23
1
Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
2
Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen
3
The Z2SMB1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be “F” instead of “Z”.
The cathode, indicated by a white band, has to be connected to the negative pole.
Die Z2SMB1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index
“F” anstatt “Z” zu setzten. Die mit weißem Balken gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
1.1
Type
Typ
5
± 0.5
5.4
± 0.5
0.15


Numéro de pièce similaire - Z2SMB39

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diotec Semiconductor
Z2SMB39 DIOTEC-Z2SMB39 Datasheet
120Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Z2SMB39 DIOTEC-Z2SMB39 Datasheet
97Kb / 2P
Surface Mount Silicon-Zener Diodes
logo
Semikron International
Z2SMB39 SEMIKRON-Z2SMB39 Datasheet
54Kb / 1P
Surface mount diode
Z2SMB39 SEMIKRON-Z2SMB39 Datasheet
182Kb / 3P
Zener silicon diodes
logo
Diotec Semiconductor
Z2SMB39 DIOTEC-Z2SMB39 Datasheet
184Kb / 3P
SMD Zener Diodes
More results

Description similaire - Z2SMB39

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diotec Semiconductor
SZ3C1 DIOTEC-SZ3C1 Datasheet
120Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Z1SMA1 DIOTEC-Z1SMA1 Datasheet
215Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Z2SMB1 DIOTEC-Z2SMB1 Datasheet
120Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Z3SMC1 DIOTEC-Z3SMC1 Datasheet
121Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
ZMD1 DIOTEC-ZMD1 Datasheet
116Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
ZMY1 DIOTEC-ZMY1 Datasheet
57Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
SMZ1 DIOTEC-SMZ1_07 Datasheet
106Kb / 2P
Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
SZ3C1 DIOTEC-SZ3C1_07 Datasheet
100Kb / 2P
Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
SZ3C1 DIOTEC-SZ3C1_10 Datasheet
101Kb / 2P
Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
ZMD10B DIOTEC-ZMD10B Datasheet
93Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com