| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AP02002 Fiches technique(PDF) 1 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AP02002 Fiches technique(HTML) 1 Page - Diodes Incorporated |
|
1 / 36 page ![]() AP02002 Rev. 50 1 of 36 www.diodes.com Package Outline Dimensions © Diodes Incorporated PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS Surface Mount Packages X3-DFN0603-2 X3-DFN0603-2 Dim Min Max Typ A 0.27 0.35 0.30 A1 0.00 0.03 0.02 b 0.19 0.29 0.24 D 0.595 0.645 0.62 E 0.295 0.345 0.32 e - - 0.355 L 0.14 0.24 0.19 All Dimensions in mm X1-DFN1006-2 / X2-DFN1006-2 X1-DFN1006-2 Dim Min Max Typ A 0.47 0.53 0.50 A1 0 0.05 0.03 b 0.45 0.55 0.50 D 0.95 1.075 1.00 E 0.55 0.675 0.60 e - - 0.40 L 0.20 0.30 0.25 R 0.05 0.15 0.10 All Dimensions in mm X2-DFN1006-2 Dim Min Max Typ A 0.34 0.4 0.37 A1 0 0.05 0.03 b 0.45 0.55 0.50 D 0.95 1.075 1.00 E 0.55 0.675 0.60 e - - 0.40 L 0.20 0.30 0.25 R 0.05 0.15 0.10 All Dimensions in mm X1-DFN1006-3 / X2-DFN1006-3 X1-DFN1006-3 Dim Min Max Typ A 0.47 0.53 0.50 A1 0 0.05 0.03 b1 0.10 0.20 0.15 b2 0.45 0.55 0.50 D 0.95 1.075 1.00 E 0.55 0.675 0.60 e - - 0.35 L1 0.20 0.30 0.25 L2 0.20 0.30 0.25 L3 - - 0.40 All Dimensions in mm X2-DFN1006-3 Dim Min Max Typ A ⎯ 0.40 ⎯ A1 0 0.05 0.03 b1 0.10 0.20 0.15 b2 0.45 0.55 0.50 D 0.95 1.05 1.00 E 0.55 0.65 0.60 e - - 0.35 L1 0.20 0.30 0.25 L2 0.20 0.30 0.25 L3 - - 0.40 All Dimensions in mm L E b R e D A1 A L2 A1 E b2 L1 L3 D e b1 A A E D b (2X) L (2x) e A1 |
Numéro de pièce similaire - AP02002 |
|
Description similaire - AP02002 |