| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IPW50R140CP Fiches technique(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IPW50R140CP Fiches technique(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG |
|
3 / 11 page ![]() 9?E,'@(+'4? ?HXHTLZLX A_TIVS 4VUKPZPVUY CUPZ TPU% Z_W% TH^% C9 ,8 4. .3,<,.>0<4=>4.= 'EGLK: 8G8: @K 8E: < % \ff ' ,/.* ' c@ - LK GLK: 8G8: @K 8E: < % bff ' ++* ' # ==<: K @M< FLK GLK: 8G8: @K 8E: < <E<I>P eX_TgXW /$ /$ % b#Xe$ ' ++* ' # ==<: K @M< FLK GLK: 8G8: @K 8E: < K @D < eX_TgXW 0$ 0$ % b#ge$ ' ,-* ' 2LIEFE ;<C8P K @D < 1 W#ba$ ' -/ ' af 0 @J< K @D < 1 e ' +. ' 2LIEF==;<C8P K @D < 1 W#bYY$ ' 2* ' $ 8CC K @D < 1 Y ' 2(* ' % 8K < !?8I>< !?8I8: K <I@JK @: J % 8K < K F JFLI:< : ?8I>< * Zf Zf ' ++ ' a= % 8K < K F ;I8@E : ?8I>< * ZW ZW ' +/ ' % 8K < : ?8I>< K FK 8C * Z ' .2 0. % 8K < GC8K <8L MFCK 8>< . c_TgXTh ' /(, ' P $ 0@0<=0 4: /0 "@F;< =FIN 8I; MFCK 8>< . M> M> . AM AM 4( @ - ] [! ' *(3 +(, P 0 <M<IJ< I<: FM<IP K @D < 1 eeee ' .** ' af 0 <M<IJ< I<: FM<IP : ?8I>< * eeee ' /(0 ' y= . <8BI<M<IJ< I<: FM<IP : LII<EK ( ee` ' ,0 ' ; +$ +$ ( 12" 8E; ( # 1" ,$ ,$ .LCJ< N @;K? 1 c C@ D @K <; 9P- ]&`Tk -$ -$ 0 <G<K@K@M< 8M8C8E: ?< : 8LJ<J 8;;@K@FE8C GFN <ICFJJ<JK?8K: 8E 9< : 8C: LC8K<; 8J) ;P ;P7' ;L ;L%/# /# 0$ 0$ % b#ge$ @ J 8 =@O<; : 8G8: @K 8E: < K ?8K>@M<J K ?< J8D < : ?8I>@E> K @D < 8J% bff N ?@C< . >M >M @ J I@J@E> =IFD K F . >MM( .$ .$ ( M> M> "( > ;0 )W )W1 " ] J 4 >=_\a^ 44 cXT^6P 6P#<L$>MM 2]6N 6N]`Tk @;<EK@: 8C CFN 8E; ?@>? J@;< JN @K:? . L 4( @7( M W0 @)W )W1 ] J /$ /$ % b#Xe$ @ J 8 =@O<; : 8G8: @K 8E: < K ?8K>@M<J K ?< J8D < JK FI<; <E<I>P 8J% bff N?@C< . >M >M @ J I@J@E> =IFD K F . >MM( DHS[LY . AM AM 4. >M >M 4 / + & Q . >> >> 4 . AM AM 4( > + A " . >> >> 4( > . AM AM K F 4 . AM AM 4. >M >M 4 K F 4 0 <M G8>< |