Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MPSA13 Fiches technique(PDF) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

No de pièce MPSA13
Description  NPN Epitaxial Silicon Transistor
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Site Internet  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

MPSA13 Fiches technique(HTML) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  MPSA13 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH MPSA13 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH MPSA13 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Any changing of specification will not be informed individual
MPSA13 / 14
NPN Epitaxial Silicon Transistor
http://www.SeCoSGmbH.com
Elektronische Bauelemente
D
b
D1
e
e1
TO-92 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
Symbol
A
A1
b
c
D
D1
E
e
e1
L
Ö
Min
3.300
1.100
0.380
0.360
4.400
3.430
4.300
2.440
14.100
0.000
Max
3.700
1.400
0.550
0.510
4.700
4.700
2.640
14.500
1.600
0.380
Min
0.130
0.043
0.015
0.014
0.173
0.135
0.169
0.096
0.555
0.000
Max
0.146
0.055
0.022
0.020
0.185
0.185
0.104
0.571
0.063
0.015
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
0.050TYP
1.270TYP
φ
01-Jun-2002 Rev. A
Page 3 of 3



Html Pages

1 2 3