Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DB103S Fiches technique(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

No de pièce DB103S
Description  1.0 Amp Surface Mount Bridge Rectifiers
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Site Internet  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

DB103S Fiches technique(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  DB103S Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH DB103S Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
DB101S ~ DB107S
VOLTAGE 50 V ~ 1000 V
1.0 Amp Surface Mount Bridge Rectifiers
Elektronische Bauelemente
01-Sep-2010 Rev. C
Page 2 of 2
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
AMBIENT TEMPERATURE, oC
FIG.1-FORWARD CURRENT DERATING CURVE
50
100
150
0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
MOUNTED ON PC BOARD
SINGLE PHASE HALF WAVE 60Hz
RESISTIVE OR INDUCTIVE LOAD
NUMBER OFCYCLES AT 60Hz
FIG.2-MXIMUM NON-REPETITIVE
SURGE CURRENT
0
10
20
30
40
50
1
2
5
10
20
50
100
SINGLE HALF-SINE-WAVE
(JEDEC METHOD)
0.01
0.1
1.0
10
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,VOLTS
FIG.4-TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
TJ=25 
PULSE WIDTH:300us
2% DUTY CYCLE
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
FIG.3-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,(VOLTS)
10.0
100
0.1
1.0
4.0
1.0
10
100
TJ=25  ,f=1MHZ
FIG.5-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
TJ=25 
TJ=125 
0
20
40
60
80
100
120
140
0.01
0.1
1.0
10
100
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,(%)
oC
oC
oC
oC



Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com