| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
R5F2L358CDFP Fiches technique(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R5F2L358CDFP Fiches technique(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp |
|
3 / 75 page ![]() R8C/L35C Group, R8C/L36C Group, R8C/L38C Group, R8C/L3AC Group 1. Overview R01DS0095EJ0101 Rev.1.01 Page 3 of 72 Apr 15, 2011 Notes: 1. The symbol “ ” indicates a programmable I/O port. 2. The symbol “ −” indicates the settings should be made as follows: - Set 1 to the corresponding bits in the PDi (i = 1 to 3, 5 to 7, and 10 to 13) register. - Set 0 to the corresponding bits in the Pi (i = 1 to 3, 5 to 7, and 10 to 13) register. - Set 0 to the corresponding bits in the P10DRR or P11DRR register. Notes: 1. The symbol “ −” indicates there is no LCD display function. Set the corresponding bits in registers LSE1 to LSE3, LSE5 to LSE7 to 0 for these pins. 2. SEG52 to SEG55 can be used as COM7 to COM4. The R8C/L35C Group does not have pins SEG52 to SEG55, so 1/8 duty cannot be selected. 3. The R8C/L35C Group does not have the VL3 pin, so 1/4 bias cannot be selected. When the internal voltage multiplier is used, 1/2 bias cannot also be selected. Table 1.2 Programmable I/O Ports Provided for Each Group Programmable I/O Port R8C/L35C Group Total: 41 I/O pins R8C/L36C Group Total: 52 I/O pins R8C/L38C Group Total: 68 I/O pins R8C/L3AC Group Total: 88 I/O pins bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 P0 P1 − − − −−− −− −−− −− −−− −−− − P2 −− −− − −−− P3 −− −− P4 P5 − − − −−− −− −−− −− −−− −−− −− −−− −− −− P6 − − − −−− −− −−− −− −−− P7 −− −− P10 − − − −−− −− −−− −− −−− −−− −− −−− P11 −− − P12 −− −− −−− − −−− − −− −− P13 −− −− −−− − −−− − Table 1.3 LCD Display Function Pins Provided for Each Group Shared I/O Port L35C Group Common output: Max. 4 Segment output: Max. 24 L36C Group Common output: Max. 8 Segment output: Max. 32 L38C Group Common output: Max. 8 Segment output: Max. 48 L3AC Group Common output: Max. 8 Segment output: Max. 56 P0 SEG 7 SEG 6 SEG 5 SEG 4 SEG 3 SEG 2 SEG 1 SEG 0 SEG 7 SEG 6 SEG 5 SEG 4 SEG 3 SEG 2 SEG 1 SEG 0 SEG 7 SEG 6 SEG 5 SEG 4 SEG 3 SEG 2 SEG 1 SEG 0 SEG 7 SEG 6 SEG 5 SEG 4 SEG 3 SEG 2 SEG 1 SEG 0 P1 −− −−−− −−−−− −−−− −−−−− SEG 11 SEG 10 SEG 9 SEG 8 SEG 15 SEG 14 SEG 13 SEG 12 SEG 11 SEG 10 SEG 9 SEG 8 P2 SEG 23 SEG 22 SEG 21 SEG 20 −− −− SEG 23 SEG 22 SEG 21 SEG 20 −−− − SEG 23 SEG 22 SEG 21 SEG 20 SEG 19 SEG 18 SEG 17 SEG 16 SEG 23 SEG 22 SEG 21 SEG 20 SEG 19 SEG 18 SEG 17 SEG 16 P3 −− −− SEG 27 SEG 26 SEG 25 SEG 24 SEG 31 SEG 30 SEG 29 SEG 28 SEG 27 SEG 26 SEG 25 SEG 24 SEG 31 SEG 30 SEG 29 SEG 28 SEG 27 SEG 26 SEG 25 SEG 24 SEG 31 SEG 30 SEG 29 SEG 28 SEG 27 SEG 26 SEG 25 SEG 24 P4 SEG 39 SEG 38 SEG 37 SEG 36 SEG 35 SEG 34 SEG 33 SEG 32 SEG 39 SEG 38 SEG 37 SEG 36 SEG 35 SEG 34 SEG 33 SEG 32 SEG 39 SEG 38 SEG 37 SEG 36 SEG 35 SEG 34 SEG 33 SEG 32 SEG 39 SEG 38 SEG 37 SEG 36 SEG 35 SEG 34 SEG 33 SEG 32 P5 −− −−−− −−−−− −−−− −−−−− −−−− −−−− SEG 43 SEG 42 SEG 41 SEG 40 P6 −− −−−− −−−−− −−−− − SEG 51 SEG 50 SEG 49 SEG 48 SEG 47 SEG 46 SEG 45 SEG 44 SEG 51 SEG 50 SEG 49 SEG 48 SEG 47 SEG 46 SEG 45 SEG 44 P7 COM 0 COM 1 COM 2 COM 3 −− −− COM 0 COM 1 COM 2 COM 3 SEG 55 SEG 54 SEG 53 SEG 52 COM 0 COM 1 COM 2 COM 3 SEG 55 SEG 54 SEG 53 SEG 52 COM 0 COM 1 COM 2 COM 3 SEG 55 SEG 54 SEG 53 SEG 52 P12 −− −− CL2 CL1 −−−−− − CL2 CL1 − −−−−− CL2 CL1 −− −−−− CL2 CL1 −− − VL1 VL1 VL1 VL1 − VL2 VL2 VL2 VL2 −− VL3 VL3 VL3 − VL4 VL4 VL4 VL4 |