| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
3541-S08-R Fiches technique(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3541-S08-R Fiches technique(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies |
|
4 / 6 page ![]() 3541 CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 4 of 6 www.unisonic.com.tw QW-R502-035.B TEST AND APPLICATION CIRCUIT 1μF + A + B 100μF 220μF OUT1 Mute IN1 VSS MUTE 0dB BIAS UTC 3541 IN2 BIAS VDD VINB VINA VDD 2 1 3 4 7 8 6 5 0dB VMUTE H : Speaker Action L :Mute on 10µF 100kΩ 1μF 220μF OUT2 1μF |