Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

3DD13001S-O-T-B-A Fiches technique(PDF) 2 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

No de pièce 3DD13001S-O-T-B-A
Description  HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Site Internet  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

3DD13001S-O-T-B-A Fiches technique(HTML) 2 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  3DD13001S-O-T-B-A Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 3DD13001S-O-T-B-A Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 3DD13001S-O-T-B-A Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 3DD13001S-O-T-B-A Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 3DD13001S-O-T-B-A Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
R
3DD13001S
版本:
200910D
2/5
绝对最大额定值
ABSOLUTE RATINGS
(Tc=25℃)
电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC
热特性 THERMAL CHARACTERISTIC
Parameter
Symbol
最小值
Value(min)
最大值
Value(max)
Unit
结到环境的热阻
TO-92
Thermal Resistance Junction Case TO-92
Rth(j-a)
-
125
/W
Parameter
Symbol
Value
Unit
集电极
—发射极直流电压
Collector- Emitter Voltage(VBE=0) VCES
600
V
集电极
—发射极直流电压
Collector- Emitter Voltage(IB=0)
VCEO
400
V
发射极
—基极直流电压
Emitter-Base Voltage
VEBO
9
V
最大集电极直流电流
Collector Current(DC)
IC
0.5
A
最大集电极脉冲电流
Collector Current(pulse)
ICP
1
A
最大集电极耗散功率
Total Dissipation (TO-92)
PC
1
W
最高结温
Junction Temperature
Tj
150
贮存温度
Storage Temperature
Tstg
-55~+150
Parameter
测试条件
Tests conditions
最小值
Value(min)
典型值
Value(typ)
最大值
Value(max)
单位
Unit
V(BR)CEO
Ic=10mA,IB=0
400
470
-
V
V(BR)CBO
Ic=1mA,IB=0
600
830
-
V
V(BR)EBO
IE=1mA,Ic=0
9
14
-
V
ICBO
VCB=580V, IE=0
-
-
5
μA
ICEO
VCE=390V,IB=0
-
-
10
μA
IEBO
VEB=9V, IC=0
-
-
5
μA
hFE
VCE=20V, IC=20mA
10
20
40
-
IC=0.05A, IB=5mA
-
0.4
0.5
V
VCE(sat)
IC=0.1A, IB=10mA
-
0.3
1.0
V
VBE(sat)
IC=0.05A, IB=5mA
-
0.8
1.2
V
tf
-
-
0.7
μS
ts
VCC=24V IC=0.1A,IB1=-IB2=0.02A
-
-
4
μS
fT
VCE=10V, Ic=0.02A
4
-
-
MHz



Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com