Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

4242DM Fiches technique(PDF) 5 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

No de pièce 4242DM
Description  HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Site Internet  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

4242DM Fiches technique(HTML) 5 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  4242DM Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 4242DM Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 4242DM Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 4242DM Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 4242DM Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 4242DM Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 4242DM Datasheet HTML 7Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
R
3DD4242D(T/I/M)
版本:
201103B
6/6
外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-251
单位 Unit :mm
外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-252
单位 Unit :mm
A
2.20-2.40
b
0.55-0.65
b1
0.70-0.90
C
0.45-0.55
D1
1.40-1.60
D2
5.40-5.60
E
6.40-6.60
E1
5.20-5.40
e
2.25-2.35
F
0.45-0.55
L
7.60-7.80
Q1
1.15-1.25
a1
4 O -6 O
a2
4 O -6 O
a3
4 O -6 O
A
2.20-2.40
b
0.55-0.65
b1
0.70-0.90
C
0.45-0.55
D1
1.40-1.60
D2
5.40-5.60
E
6.40-6.60
E1
5.20-5.40
e
2.25-2.35
F
0.45-0.55
L
2.60-2.80
L1
0.90-1.10
L2
1.70-1.90
L3
0.70-0.90
Q1
1.15-1.25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7