| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT1621 Fiches technique(PDF) 17 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT1621 Fiches technique(HTML) 17 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
17 / 21 page ![]() 48-pin SSOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in inch Min. Nom. Max. A 0.395 ¾ 0.420 B 0.291 ¾ 0.299 C 0.008 ¾ 0.012 C ¢ 0.613 ¾ 0.637 D 0.085 ¾ 0.099 E ¾ 0.025 ¾ F 0.004 ¾ 0.010 G 0.025 ¾ 0.035 H 0.004 ¾ 0.012 a 0 °¾ 8 ° Symbol Dimensions in mm Min. Nom. Max. A 10.03 ¾ 10.67 B 7.39 ¾ 7.59 C 0.20 ¾ 0.30 C ¢ 15.57 ¾ 16.18 D 2.16 ¾ 2.51 E ¾ 0.64 ¾ F 0.10 ¾ 0.25 G 0.64 ¾ 0.89 H 0.10 ¾ 0.30 a 0 °¾ 8 ° HT1621/HT1621G Rev. 2.90 17 November 9, 2010 PATENTED 4 8 1 2 5 2 4 A B C D F C ' G H a E |