| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GLZ2.2A Fiches technique(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GLZ2.2A Fiches technique(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc. |
|
2 / 5 page ![]() PAGE . 2 STAD-JUL.30.2009 GLZ2.0~GLZ56 r e b m u N t r a P e g a t l o V r e n e Z l a n i m o Ne c n a d e p m I r e n e Z . x a M e s r e v e R x a M t n e r r u C e g a k a e L g n i k r a M e d o C V Z @IZT ZZT @I ZT ZZK @I ZK IR @VR V . m o NV . n i MV . x a M Ω A m Ω A m µA V s e d o i D r e n e Z W m 0 0 5 A 0 . 2 Z L G2 8 8 . 11 . 20 4 10 20 0 0 21 0 2 15 . 00 A 2 B 0 . 2 Z L G2 2 0 . 22 . 20 4 10 20 0 0 21 0 2 15 . 00 B 2 A 2 . 2 Z L G2 . 22 1 . 23 . 20 2 10 20 0 0 21 0 2 17 . 02 A 2 B 2 . 2 Z L G2 . 22 2 . 21 4 . 20 2 10 20 0 0 21 0 2 17 . 02 B 2 A 4 . 2 Z L G4 . 23 3 . 22 5 . 20 0 10 20 0 0 21 0 2 11 4 A 2 B 4 . 2 Z L G4 . 23 4 . 23 6 . 20 0 10 20 0 0 21 0 2 11 4 B 2 A 7 . 2 Z L G7 . 24 5 . 25 7 . 20 0 10 20 0 0 11 0 2 117 A 2 B 7 . 2 Z L G7 . 29 6 . 21 9 . 20 0 10 20 0 0 11 0 2 117 B 2 A 0 . 3 Z L G3 5 8 . 27 0 . 30 80 20 0 0 11 0 51 0 A 3 B 0 . 3 Z L G3 1 0 . 32 2 . 30 80 20 0 0 11 0 51 0 B 3 A 3 . 3 Z L G3 . 36 1 . 38 3 . 30 70 20 0 0 11 0 21 3 A 3 B 3 . 3 Z L G3 . 32 3 . 33 5 . 30 70 20 0 0 11 0 21 3 B 3 A 6 . 3 Z L G6 . 36 4 . 37 . 30 60 20 0 0 11 0 11 6 A 3 B 6 . 3 Z L G6 . 36 . 35 8 . 30 60 20 0 0 11 0 11 6 B 3 A 9 . 3 Z L G9 . 34 7 . 31 0 . 40 50 20 0 0 11 5 1 9 A 3 B 9 . 3 Z L G9 . 39 8 . 36 1 . 40 50 20 0 0 11 5 1 9 B 3 A 3 . 4 Z L G3 . 44 0 . 49 2 . 40 40 20 0 0 11 5 1 3 A 4 B 3 . 4 Z L G3 . 47 1 . 43 4 . 40 40 20 0 0 11 5 1 3 B 4 C 3 . 4 Z L G3 . 43 . 47 5 . 40 40 20 0 0 11 5 1 3 C 4 A 7 . 4 Z L G7 . 44 4 . 48 6 . 45 20 20 0 91 5 1 7 A 4 B 7 . 4 Z L G7 . 45 5 . 40 8 . 45 20 20 0 91 5 1 7 B 4 C 7 . 4 Z L G7 . 48 6 . 43 9 . 45 20 20 0 91 5 1 7 C 4 A 1 . 5 Z L G1 . 51 8 . 47 0 . 50 20 20 0 81 5 5 . 11 A 5 B 1 . 5 Z L G1 . 54 9 . 42 . 50 20 20 0 81 5 5 . 11 B 5 C 1 . 5 Z L G1 . 59 0 . 57 3 . 50 20 20 0 81 5 5 . 11 C 5 A 6 . 5 Z L G6 . 58 2 . 55 5 . 53 10 20 0 51 5 5 . 26 A 5 B 6 . 5 Z L G6 . 55 4 . 53 7 . 53 10 20 0 51 5 5 . 26 B 5 C 6 . 5 Z L G6 . 51 6 . 51 9 . 53 10 20 0 51 5 5 . 26 C 5 A 2 . 6 Z L G2 . 68 7 . 59 0 . 60 10 20 0 31 5 3 2 A 6 B 2 . 6 Z L G2 . 66 9 . 57 2 . 60 10 20 0 31 5 3 2 B 6 C 2 . 6 Z L G2 . 62 1 . 64 4 . 60 10 20 0 31 5 3 2 C 6 A 8 . 6 Z L G8 . 69 2 . 63 6 . 68 0 20 5 15 . 02 5 . 38 A 6 B 8 . 6 Z L G8 . 69 4 . 63 8 . 68 0 20 5 15 . 02 5 . 38 B 6 C 8 . 6 Z L G8 . 66 6 . 61 0 . 78 0 20 5 15 . 02 5 . 38 C 6 A 5 . 7 Z L G5 . 75 8 . 62 2 . 78 0 20 2 15 . 05 . 04 5 A 7 B 5 . 7 Z L G5 . 77 0 . 75 4 . 78 0 20 2 15 . 05 . 04 5 B 7 C 5 . 7 Z L G5 . 79 2 . 77 6 . 78 0 20 2 15 . 05 . 04 5 C 7 A 2 . 8 Z L G2 . 83 5 . 72 9 . 78 0 20 2 15 . 05 . 05 2 A 8 B 2 . 8 Z L G2 . 88 7 . 79 1 . 88 0 20 2 15 . 05 . 05 2 B 8 C 2 . 8 Z L G2 . 83 0 . 85 4 . 88 0 20 2 15 . 05 . 05 2 C 8 A 1 . 9 Z L G1 . 99 2 . 83 7 . 88 0 20 2 15 . 05 . 06 1 A 9 B 1 . 9 Z L G1 . 97 5 . 81 0 . 98 0 20 2 15 . 05 . 06 1 B 9 C 1 . 9 Z L G1 . 93 8 . 83 . 98 0 20 2 15 . 05 . 06 1 C 9 A 0 1 Z L G0 12 1 . 99 5 . 98 0 20 2 15 . 02 . 07 A 0 1 B 0 1 Z L G0 11 4 . 99 . 98 0 20 2 15 . 02 . 07 B 0 1 C 0 1 Z L G0 17 . 92 . 0 18 0 20 2 15 . 02 . 07 C 0 1 D 0 1 Z L G0 14 9 . 94 4 . 0 18 0 20 2 15 . 02 . 07 D 0 1 A 1 1 Z L G1 18 1 . 0 11 7 . 0 10 10 10 2 15 . 02 . 08 A 1 1 B 1 1 Z L G1 15 . 0 15 0 . 1 10 10 10 2 15 . 02 . 08 B 1 1 C 1 1 Z L G1 12 8 . 0 18 3 . 1 10 10 10 2 15 . 02 . 08 C 1 1 |