| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BAW101S Fiches technique(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BAW101S Fiches technique(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated |
|
3 / 4 page ![]() BAW101S Document number: DS32177 Rev. 4 - 2 3 of 4 www.diodes.com July 2010 © Diodes Incorporated BAW101S Package Outline Dimensions Suggested Pad Layout SOT-363 Dim Min Max A 0.10 0.30 B 1.15 1.35 C 2.00 2.20 D 0.65 Typ F 0.40 0.45 H 1.80 2.20 J 0 0.10 K 0.90 1.00 L 0.25 0.40 M 0.10 0.22 α 0° 8° All Dimensions in mm Dimensions Value (in mm) Z 2.5 G 1.3 X 0.42 Y 0.6 C1 1.9 C2 0.65 A M J L D B C H K F X Z Y C1 C2 C2 G |