Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM8L152C4Y6 Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM8L152C4Y6
Description  8-bit ultralow power MCU, up to 32 KB Flash, 1 KB Data EEPROM RTC, LCD, timers, USART, I2C, SPI, ADC, DAC, comparators
PDF  122 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8L152C4Y6 Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8L152C4Y6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM8L152C4Y6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM8L152C4Y6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM8L152C4Y6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM8L152C4Y6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM8L152C4Y6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM8L152C4Y6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM8L152C4Y6 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM8L152C4Y6 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 122 page
background image
STM8L151xx, STM8L152xx
List of figures
Doc ID 15962 Rev 5
7/122
List of figures
Figure 1.
STM8L15xxx device block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 2.
STM8L15x clock tree diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 3.
STM8L151Gx UFQFPN 28 package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 4.
STM8L151Gx WLCSP28 package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 5.
STM8L151Kx 32-pin package pinout (without LCD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 6.
STM8L152Kx 32-pin package pinout (with LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 7.
STM8L151Cx 48-pin pinout (without LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 8.
STM8L152Cx 48-pin pinout (with LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 9.
Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 10.
Pin loading conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Figure 11.
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Figure 12.
POR/BOR thresholds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Figure 13.
Typ. IDD(RUN) vs. VDD, fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Figure 14.
Typ. IDD(Wait) vs. VDD, fCPU = 16 MHz 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Figure 15.
Typ. IDD(LPR) vs. VDD (LSI clock source) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Figure 16.
Typ. IDD(LPW) vs. VDD (LSI clock source) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Figure 17.
HSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Figure 18.
LSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Figure 19.
Typical HSI frequency vs VDD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Figure 20.
Typical LSI frequency vs. VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Figure 21.
Typical VIL and VIH vs VDD (standard I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Figure 22.
Typical VIL and VIH vs VDD (true open drain I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Figure 23.
Typical pull-up resistance RPU vs VDD with VIN=VSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Figure 24.
Typical pull-up current Ipu vs VDD with VIN=VSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Figure 25.
Typ. VOL @ VDD = 3.0 V (standard ports). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Figure 26.
Typ. VOL @ VDD = 1.8 V (standard ports). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Figure 27.
Typ. VOL @ VDD = 3.0 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Figure 28.
Typ. VOL @ VDD = 1.8 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Figure 29.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 3.0 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Figure 30.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 1.8 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Figure 31.
Typical NRST pull-up resistance RPU vs VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Figure 32.
Typical NRST pull-up current Ipu vs VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Figure 33.
Recommended NRST pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Figure 34.
SPI1 timing diagram - slave mode and CPHA=0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Figure 35.
SPI1 timing diagram - slave mode and CPHA=1(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Figure 36.
SPI1 timing diagram - master mode(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Figure 37.
Typical application with I2C bus and timing diagram 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Figure 38.
ADC1 accuracy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Figure 39.
Typical connection diagram using the ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Figure 40.
Power supply and reference decoupling (VREF+ not connected to VDDA). . . . . . . . . . . . . 106
Figure 41.
Power supply and reference decoupling (VREF+ connected to VDDA) . . . . . . . . . . . . . . 106
Figure 42.
UFQFPN28 – 28-lead very very thin fine pitch quad flat no-lead package outline (4 x 4) 111
Figure 43.
Recommended footprint (dimensions in mm)(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Figure 44.
WLCSP28 – 28-pin wafer level chip scale package,
package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Figure 45.
UFQFPN32 - 32-lead ultra thin fine pitch quad flat no-lead package outline (5 x 5). . . . . 115
Figure 46.
UFQFPN32 recommended footprint(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Figure 47.
LQFP32 – 32-pin low profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More