| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AP02002 Fiches technique(PDF) 8 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AP02002 Fiches technique(HTML) 8 Page - Diodes Incorporated |
|
8 / 32 page ![]() AP02002 Rev. 44 8 of 32 www.diodes.com Package Outline Dimensions © Diodes Incorporated DFN3030-12 SEATING PLANE A3 A A1 Pin#1 ID L E E2 D D2 e b DFN3030-12 Dim Min Max Typ A 0.57 0.63 0.60 A1 0 0.05 0.02 A3 ⎯ ⎯ 0.15 b 0.18 0.28 0.23 D 2.90 3.10 3.00 D2 2.30 2.50 2.40 e ⎯ ⎯ 0.45 E 2.90 3.10 3.00 E2 1.50 1.70 1.60 L 0.25 0.55 0.40 All Dimensions in mm DFN4030B-12 E5 E1 L2 E2 E E3 E4 L (5x) L1 (6x) D4 (4x) e D Z (4x) b (12x) D1 (2x) D3 D2 (2x) A A1 A3 DFN4030B-12 Dim Min Max Typ D 3.95 4.05 4.00 E 2.95 3.05 3.00 D1 1.52 1.72 1.62 D2 0.96 1.16 1.06 D3 0.70 0.90 0.80 D4 0.65 0.85 0.75 E1 1.51 1.71 1.61 E2 0.35 0.55 0.45 E3 0.74 0.94 0.84 E4 0.30 0.50 0.40 E5 0.15 0.35 0.25 A 0.55 0.65 0.60 A1 0.00 0.05 0.02 A3 - - 0.15 b 0.20 0.30 0.25 L 0.45 0.55 0.50 L1 0.30 0.40 0.35 L2 0.72 0.82 0.77 e - - 0.50 Z - - 0.625 All Dimensions in mm DFN5020-6 e D A3 A1 A E D2 E2 L Z b Pin 1 ID DFN5020-6 Dim Min Max Typ A 0.75 0.85 0.80 A1 0 0.05 0.02 A3 − − 0.15 b 0.20 0.30 0.25 D 1.90 2.10 2.00 D2 1.40 1.60 1.50 e − − 0.50 E 4.90 5.10 5.00 E2 2.80 3.00 2.90 L 0.35 0.65 0.50 Z − − 0.375 All Dimensions in mm |