Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

M48Z02-70PC1 Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

No de pièce M48Z02-70PC1
Description  5 V, 16 Kbit (2 Kb x 8) ZEROPOWER® SRAM
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M48Z02-70PC1 Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  M48Z02-70PC1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M48Z02-70PC1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M48Z02-70PC1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M48Z02-70PC1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M48Z02-70PC1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M48Z02-70PC1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M48Z02-70PC1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M48Z02-70PC1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M48Z02-70PC1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 21 page
background image
List of figures
M48Z02, M48Z12
4/21
Doc ID 2420 Rev 7
List of figures
Figure 1.
Logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Figure 2.
DIP connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 3.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 4.
Read mode AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 5.
Write enable controlled, write AC waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 6.
Chip enable controlled, write AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 7.
Checking the BOK flag status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 8.
Supply voltage protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 9.
AC testing load circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 10.
Power down/up mode AC waveforms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 11.
PCDIP24 – 24-pin plastic DIP, battery CAPHAT™, package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 12.
Recycling symbols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21