| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TIP122 Fiches technique(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIP122 Fiches technique(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 13 page ![]() TIP120, TIP121, TIP122, TIP125, TIP126, TIP127 Package mechanical data 11/13 DIM. mm. MIN. TYP MAX. A 4.47 4.67 b 0.70 0.91 b1 1.17 1.37 c0.31 0.53 D 14.60 15.70 E 9.96 10.36 e2.54 e1 4.98 5.08 5.18 F 1.17 1.37 H1 6.10 6.80 J1 2.52 2.82 L 12.70 13.80 L1 3.20 3.96 L20 15.21 16.77 øP 3.733.94 Q 2.59 2.89 TO-220 type E mechanical data 7655923_B |