Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BCP49 Fiches technique(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BCP49
Description  NPN Silicon Darlington Transistors
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BCP49 Fiches technique(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG

  BCP49 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BCP49 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BCP49 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BCP49 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BCP49 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BCP49 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BCP49 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2007-04-27
2
BCP49
Electrical Characteristics at TA = 25°C, unless otherwise specified.
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
DC Characteristics
Collector-emitter breakdown voltage
IC = 1 mA, IB = 0
V(BR)CEO
60
-
-
V
Collector-base breakdown voltage
IC = 100 µA, IE = 0
V(BR)CBO
80
-
-
Emitter-base breakdown voltage
IE = 10 µA, IC = 0
V(BR)EBO
10
-
-
Collector cutoff current
VCB = 60 V, IE = 0
ICBO
-
-
100
nA
Collector cutoff current
VCB = 60 V, IE = 0 , TA = 150 °C
ICBO
-
-
10
µA
Emitter cutoff current
VEB = 5 V, IC = 0
IEBO
-
-
100
nA
DC current gain 1)
IC = 100 µA, VCE = 1 V
hFE
2000
-
-
-
DC current gain 1)
IC = 10 mA, VCE = 5 V
hFE
4000
-
-
DC current gain 1)
IC = 100 mA, VCE = 5 V
hFE
10000
-
-
DC current gain 1)
IC = 500 mA, VCE = 5 V
hFE
2000
-
-
1) Pulse test: t
≤ 300µs, D = 2%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com