| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PD54003STR-E Fiches technique(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD54003STR-E Fiches technique(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 27 page ![]() PD54003-E, PD54003S-E Common source s-parameter Doc ID 12235 Rev 2 17/27 Table 12. S-parameter for PD54003S-E (VDS = 7.5 V, IDS = 50 mA) Freq (MHz) IS11I S11.F IS21I S21.F IS12I S12.F IS22I S22.F 50 0.749 -133 9.42 93 0.063 4 0.702 -130 100 0.760 -151 4.51 74 0.060 -15 0.706 -147 150 0.799 -157 2.81 62 0.055 -26 0.747 -153 200 0.837 -160 1.93 52 0.051 -36 0.790 -157 250 0.869 -163 1.41 43 0.046 -43 0.835 -160 300 0.893 -165 1.08 37 0.041 -49 0.861 -162 350 0.913 -167 0.84 31 0.037 -53 0.885 -165 400 0.932 -169 0.68 26 0.033 -58 0.905 -167 450 0.941 -170 0.55 21 0.029 -61 0.918 -169 500 0.949 -172 0.46 18 0.026 -66 0.931 -170 550 0.961 -173 0.39 14 0.024 -68 0.943 -172 600 0.965 -174 0.33 11 0.021 -69 0.947 -173 650 0.969 -176 0.29 9 0.019 -74 0.954 -174 700 0.970 -177 0.25 6 0.017 -73 0.960 -175 750 0.974 -177 0.22 4 0.016 -73 0.962 -177 800 0.977 -178 0.20 2 0.014 -77 0.965 -177 850 0.979 -179 0.18 1 0.012 -79 0.965 -178 900 0.977 -180 0.16 -1 0.011 -82 0.968 -179 950 0.978 180 0.15 -3 0.010 -80 0.971 -180 1000 0.982 179 0.13 -4 0.009 -82 0.973 179 1050 0.983 178 0.12 -6 0.007 -88 0.974 178 1100 0.982 177 0.13 -7 0.005 -88 0.969 178 1150 0.982 177 0.10 -8 0.005 -83 0.975 177 1200 0.982 176 0.10 -9 0.004 -87 0.975 176 1250 0.984 176 0.09 -11 0.000 -90 0.972 176 1300 0.980 175 0.08 -11 0.020 -81 0.970 175 1350 0.978 175 0.08 -12 0.001 -111 0.974 175 1400 0.977 174 0.07 -12 0.001 -61 0.970 174 1450 0.979 174 0.07 -11 0.001 19 0.971 173 1500 0.976 173 0.06 -13 0.002 138 0.970 173 |