| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM802 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM802 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 42 page ![]() Contents STM690, STM704, STM795, STM802, STM804, STM805, STM806 2/42 Doc ID 10519 Rev 9 Contents 1 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.1 Pin descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1.1 MR (manual reset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1.2 WDI (watchdog input) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1.3 RST (active-low reset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1.4 RST (active-high reset - open drain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1.5 PFI (power-fail input) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1.6 PFO (power-fail output) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1.7 VOUT (supply output voltage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1.8 Vccsw (VCC switch output) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1.9 E (chip enable input) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.1.10 ECON (conditional chip enable) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.1.11 VBAT (backup battery input) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.1 Reset output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.2 Push-button reset input (STM704/806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.3 Watchdog input (NOT available on STM704/795/806) . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.4 Backup battery switchover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.5 Chip enable gating (STM795 only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.6 Chip enable input (STM795 only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.7 Chip enable output (STM795 only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.8 Power-fail input/output (NOT available on STM795) . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.9 Applications information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.10 Using a SuperCap™ as a backup power source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.11 Negative-going VCC transients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3 Typical operating characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4 Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5 DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 |