| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M95080 Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M95080 Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 50 page ![]() List of tables M95160-x, M95080-x 4/50 Doc ID 8028 Rev 10 List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Table 2. Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Table 3. Write-protected block size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 4. Instruction set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 5. Status Register format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Table 6. Protection modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 7. Address range bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 8. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 9. Operating conditions (M95160 and M95080) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 10. Operating conditions (M95160-W and M95080-W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 11. Operating conditions (M95160-R and M95080-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 12. Operating conditions (M95160-F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 13. AC measurement conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 14. Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 15. DC characteristics (M95160 and M95080, device grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 16. DC characteristics (M95160 and M95080, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 17. DC characteristics (M95160-W and M95080-W, device grade 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 18. DC characteristics (M95160-W and M95080-W, device grade 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 19. DC characteristics (M95160-R and M95080-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 20. DC characteristics (M95160-F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 21. AC characteristics (M95160 and M95080, device grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 22. AC characteristics (M95160 and M95080, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 23. AC characteristics (M95160-W and M95080-W, device grade 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Table 24. AC characteristics (M95160-W and M95080-W, device grade 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 25. AC characteristics for M95160-Wxx6/S and M95080-Wxx6/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 26. AC characteristics (M95160-R and M95080-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Table 27. AC characteristics (M95160-F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Table 28. SO8N – 8-lead plastic small outline, 150 mils body width, mechanical data . . . . . . . . . . . 41 Table 29. UFDFPN8 (MLP8) 8-lead ultra thin fine pitch dual flat package no lead 2 x 3 mm, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Table 30. WLCSP-R 1.350 x 1.365 mm 0.4 mm pitch 8 bumps, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Table 31. TSSOP8 – 8-lead thin shrink small outline, package mechanical data. . . . . . . . . . . . . . . . 44 Table 32. Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Table 33. Available M95160 products (package, voltage range, temperature grade) . . . . . . . . . . . . 46 Table 34. Available M95080 products (package, voltage range, temperature grade) . . . . . . . . . . . . 46 Table 35. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 |