Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SD274P7 Fiches technique(PDF) 4 Page - SHIELD s.r.l.

No de pièce SD274P7
Description  Spiderbox짰 and Distribox짰: examples of special configurations for SD and SP series
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Site Internet  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

SD274P7 Fiches technique(HTML) 4 Page - SHIELD s.r.l.

  SD274P7 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. SD274P7 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. SD274P7 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. SD274P7 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l. SD274P7 Datasheet HTML 5Page - SHIELD s.r.l. SD274P7 Datasheet HTML 6Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
version 091028
DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE
Spiderbox
www.shield.net
43-45
family coding example
esempio codifica famiglia
A+B = SD201P0
control connection = side assembling, with M12 connector
abbreviations in the drawings: F = female connector, M = male connector, K = cable
collegamento di controllo = montaggio laterale, con connettore M12
abbreviazioni nei disegni: F = connettore femmina, M = connettore maschio, K = cavo
1 block
1 modulo
2 blocks
2 moduli
3 blocks
3 moduli
4 blocks
4 moduli
5 blocks
5 moduli
title
titolo
description
descrizione
....1P0
....2P0
....3P0
....4P0
....5P0
DISTRIBOX®
box with
connectors,
double line
DISTRIBOX®
scatola con
connettori,
doppia fila
1 side assembling male;
output ways
with M12 connector.
1 maschio laterale;
vie di uscita
con connettore M12
SD20…
see p. 43-6
v. pag. 43-6
as above, but output
with M8 3-pole connector
come sopra, ma uscita
con connettore M8, 3 poli
SD23…
as above, but output
with M8 4-pole connector
come sopra, ma uscita
con connettore M8, 4 poli
SD24...
SPIDERBOX®
box with
cables,
double line
SPIDERBOX®
scatola con
cavi,
doppia fila
control with
1 side assembling
male connector;
output ways
with fixed small cables
controllo con
1 connettore maschio
montaggio laterale;
vie di uscita
con cavi piccoli fissi
SD27...
control with
2 side assembling
male connectors;
output ways
with fixed big cables
controllo con
2 connettori maschio
montaggio laterale;
vie di uscita
con cavi grandi fissi
SPIDERBOX®
hybrid box,
double line
SPIDERBOX®
scatola ibrida,
doppia fila
control with
1 side assembling
male connector;
output ways
with fixed small cables
+ connectors for
optional connections
controllo con
1 connettore maschio
montaggio laterale;
vie di uscita
con cavi piccoli fissi
+ connettori per
collegamenti opzionali
SD2A...
control with
2 side assembling
male connectors;
output ways
with fixed big cables
+ connectors for
optional and diagnostic
connections
controllo con
2 connettori maschio
montaggio laterale;
vie di uscita
con cavi grandi fissi
+ connettori per
collegamenti opzionali
e di diagnosi
A
B



Html Pages

1 2 3 4 5 6