| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
B32632B1222 Fiches technique(PDF) 27 Page - EPCOS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B32632B1222 Fiches technique(HTML) 27 Page - EPCOS |
|
27 / 29 page ![]() Symbol English German IRMS (Sinusoidal) alternating current, root-mean-square value (Sinusförmiger) Wechselstrom iz Capacitance drift Inkonstanz der Kapazität k0 Pulse characteristic Impulskennwert LS Series inductance Serieninduktivität λ Failure rate Ausfallrate λ 0 Constant failure rate during useful service life Konstante Ausfallrate in der Nutzungsphase λ test Failure rate, determined by tests Experimentell ermittelte Ausfallrate Pdiss Dissipated power Abgegebene Verlustleistung Pgen Generated power Erzeugte Verlustleistung Q Heat energy Wärmeenergie ρ Density of water vapor in air Dichte von Wasserdampf in Luft R Universal molar constant for gases Allg. Molarkonstante für Gas R Ohmic resistance of discharge circuit Ohmscher Widerstand des Entladekreises Ri Internal resistance Innenwiderstand Rins Insulation resistance Isolationswiderstand RP Parallel resistance Parallelwiderstand RS Series resistance Serienwiderstand S severity (humidity test) Schärfegrad (Feuchtetest) t Time Zeit T Temperature Temperatur τ Time constant Zeitkonstante tan δ Dissipation factor Verlustfaktor tan δ D Dielectric component of dissipation factor Dielektrischer Anteil des Verlustfaktors tan δ P Parallel component of dissipation factor Parallelanteil des Verlfustfaktors tan δ S Series component of dissipation factor Serienanteil des Verlustfaktors TA Ambient temperature Umgebungstemperatur Tmax Upper category temperature Obere Kategorietemperatur Tmin Lower category temperature Untere Kategorietemperatur tOL Operating life at operating temperature and voltage Betriebszeit bei Betriebstemperatur und -spannung Top Operating temperature Beriebstemperatur TR Rated temperature Nenntemperatur Tref Reference temperature Referenztemperatur tSL Reference service life Referenz-Lebensdauer VAC AC voltage Wechselspannung B32632 ... B32634 Very high pulse (wound) Page 27 of 29 Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document. |