Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PMR2010-D-R005-A-3-C Fiches technique(PDF) 3 Page - Sirectifier Global Corp.

No de pièce PMR2010-D-R005-A-3-C
Description  Power Metal Low OHM Chip Resistor
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SIRECT [Sirectifier Global Corp.]
Site Internet  http://www.sirectsemi.com
Logo SIRECT - Sirectifier Global Corp.

PMR2010-D-R005-A-3-C Fiches technique(HTML) 3 Page - Sirectifier Global Corp.

  PMR2010-D-R005-A-3-C Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Global Corp. PMR2010-D-R005-A-3-C Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Global Corp. PMR2010-D-R005-A-3-C Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Global Corp. PMR2010-D-R005-A-3-C Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Global Corp. PMR2010-D-R005-A-3-C Datasheet HTML 5Page - Sirectifier Global Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
http:// www.sirectsemi.com
□ PART NUMBER INFORMATION
PMR2512 – A - R005 - a - 1 –A
PMR SERIES
Power Ratings
Package Model
Resistance Value
Tolerance
Temperature Coefficient
Packaging
PMR8050
PMR2010
PMR2512
A=0.125W
B=0.25W
C=0.5W
D=1W
E=2W
R005=5mΩ
R050=50mΩ
1=±0.5%
2=±1%
3=±3%
a=±75ppm/
֯
C
b=±100ppm/
֯
C
c=±150ppm/
֯
C
d=±275ppm/
֯
C
A=500 pcs/reel
B=1,000 pcs/reel
C=2,000 pcs/reel
D=4,000 pcs/reel
E=5,000 pcs/reel



Html Pages

1 2 3 4 5