Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PMR2010-A-R005-A-2-B Fiches technique(PDF) 2 Page - Sirectifier Global Corp.

No de pièce PMR2010-A-R005-A-2-B
Description  Power Metal Low OHM Chip Resistor
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SIRECT [Sirectifier Global Corp.]
Site Internet  http://www.sirectsemi.com
Logo SIRECT - Sirectifier Global Corp.

PMR2010-A-R005-A-2-B Fiches technique(HTML) 2 Page - Sirectifier Global Corp.

  PMR2010-A-R005-A-2-B Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Global Corp. PMR2010-A-R005-A-2-B Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Global Corp. PMR2010-A-R005-A-2-B Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Global Corp. PMR2010-A-R005-A-2-B Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Global Corp. PMR2010-A-R005-A-2-B Datasheet HTML 5Page - Sirectifier Global Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
http:// www.sirectsemi.com
□ STANDARD ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Model
Power
Rating
(W)
Resistance
Range
(Ω)
RTC
(ppm/
֯
C)
Tolerance
(%)
Dimensions
(mm)
PMR0805
0.125
0.01-0.20
±
75
±
100
±
150
±
275
±
0.5
±
1
±
3
L=2.05mm±0.25mm
W=1.30mm±0.25mm
H=0.35mm±0.15mm
PMR0805
0.25
0.01-0.20
±
75
±
100
±
150
±
275
±
0.5
±
1
±
3
L=2.05mm±0.25mm
W=1.30mm±0.25mm
H=0.35mm±0.15mm
PMR2010
0.5
0.001-0.20
±
75
±
100
±
150
±
275
±
0.5
±
1
±
3
L=5.10mm±0.25mm
W=2.55mm±0.25mm
H=0.65mm±0.15mm
PMR2010
1.0
0.001-0.5
±
75
±
100
±
150
±
275
±
0.5
±
1
±
3
L=5.10mm±0.25mm
W=2.55mm±0.25mm
H=0.65mm±0.15mm
PMR2010
2.0
0.001-0.5
±
75
±
100
±
150
±
275
±
0.5
±
1
±
3
L=5.10mm±0.25mm
W=2.55mm±0.25mm
H=0.65mm±0.15mm
PMR2512
1.0
0.005-0.01
±
75
±
100
±
150
±
275
±
0.5
±
1
±
3
L=6.35mm±0.25mm
W=3.20mm±0.25mm
H=0.65mm±0.15mm
PMR2512
2.0
0.01-0.1
±
75
±
100
±
150
±
275
±
0.5
±
1
±
3
L=6.35mm±0.25mm
W=3.20mm±0.25mm
H=0.65mm±0.15mm
PMR SERIES



Html Pages

1 2 3 4 5