| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
VRD08MLX Fiches technique(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VRD08MLX Fiches technique(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
8 / 36 page ![]() AnaSem Inc. 7 Rev. C09-08 VRD 系列 高速度 , 低压差, ±1% 高输出精度 CMOS双路稳压器 .......... Future of the analog world 电子规格 (续) 项目 符号 条件 最低 一般 最高 单位 测试 电路 电流功耗 IDD VIN=VOUT+1.0V, VOUT=Open, IOUT=0mA - 50 80 μA 2 静态电流消耗 ISTB EN=VSS - 0.01 0.1 μA 2 输入电压范围 VIN 1.6 - 6.0 V 1 负载调节 ∆VOUT VIN=VOUT+1.0V, IOUT=0.1mA ~ 100mA - 10 40 mV 1 交流电源电压变化 ∆VOUT / ∆VIN•VOUT VOUT+1.0V≦VIN≦6.0V, IOUT=30mA - 0.01 0.1 %/V 1 嘈音抑制比 Rr VIN=VOUT+1.0V, f=1KHz, ∆VRIP=0.5VP-P, IOUT=30mA - 75 - dB 3 电流限制 ILIMIT EN=VIN 300 - - mA 1 短路电流 ISHORT VIN=VOUT+1.0V, VOUT=0V - 40 - mA 1 电压输出 -温度稳定性 ∆VOUT / ∆Ta•VOUT VEN=VIN, IOUT=300mA Ta=–40°C ~ +85°C ±20 ppm /°C 1 EN 高端电压 VENH 1.2 - 6.0 V 1 EN 低端电压 VENL - - 0.3 V 1 EN 高端电流 IENH VEN= VIN –0.1 - 0.1 μA 1 EN 低端电流 IENL VEN= VSS –0.1 - 0.1 μA 1 CL 自动放电阻抗值 RDIS VIN=6.0V, VOUT=4.0V, VEN= VSS - 160 - Ω 1 (Ta=25°C 除非另有注明) |