| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
VRD50NTX Fiches technique(PDF) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VRD50NTX Fiches technique(HTML) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
13 / 36 page ![]() AnaSem Inc. 12 Rev. C09-08 VRD 系列 高速度 , 低压差, ±1% 高输出精度 CMOS双路稳压器 .......... Future of the analog world 一般特征 – 输出电压 vs. 输入电压 VRD (VOUT=1.8V) 2 3 4 6 0 Input Voltage : VIN (V) 1.9 1.8 1.6 1.4 1.5 1.7 2.0 1 5 VRD (VOUT=1.8V) 3.5 4.0 5.0 6.0 2.5 Input Voltage : VIN (V) 3.0 5.5 4.5 1mA 30mA 100mA VRD (VOUT=1.5V) 2.5 3.5 4.5 6.0 1.0 Input Voltage : VIN (V) 1.8 1.4 1.0 1.2 1.6 2.0 1.5 5.0 VRD (VOUT=1.5) 1mA 30mA 100mA 2.0 3.0 4.0 5.5 4.6 5.0 5.4 6.0 4.0 Input Voltage : VIN (V) 4.2 5.6 1mA 30mA 100mA 4.4 4.8 5.2 5.8 1mA 30mA 100mA 1.8 1.4 1.0 1.2 1.6 2.0 1.9 1.8 1.6 1.4 1.5 1.7 2.0 EN=VIN, Ta=25°C, CIN=CL=1.0µF EN=VIN, Ta=25°C, CIN=CL=1.0µF EN=VIN, Ta=25°C, CIN=CL=1.0µF EN=VIN, Ta=25°C, CIN=CL=1.0µF |