| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ADP2303ARDZ-R7 Fiches technique(PDF) 23 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADP2303ARDZ-R7 Fiches technique(HTML) 23 Page - Analog Devices |
|
23 / 28 page ![]() ADP2302/ADP2303 Rev. 0 | Page 23 of 28 TYPICAL APPLICATION CIRCUITS VIN VIN = 12V VOUT = 1.5V 2A ADP2302ARDZ PGOOD EN BST SW FB CIN 10µF 25V CBST 0.1µF D B330B COUT1 47µF 6.3V COUT2 47µF 6.3V RTOP 10k Ω 1% RBOT 11.3k Ω 1% L 4.7µH RPGOOD 100k Ω GND Figure 54. ADP2302 Typical Application, VIN = 12 V, VOUT = 1.5 V, 2 A VIN VIN = 12V VOUT = 1.8V 2A ADP2302ARDZ PGOOD EN BST SW FB CIN 10µF 25V CBST 0.1µF D B330B COUT1 22µF 6.3V COUT2 22µF 6.3V COUT3 22µF 6.3V RTOP 12.7k Ω 1% RBOT 10.2k Ω 1% L 4.7µH RPGOOD 100k Ω GND Figure 55. ADP2302 Typical Application, VIN = 12 V, VOUT = 1.8 V, 2 A VIN VIN = 12V VOUT = 2.5V 2A ADP2302ARDZ-2.5 PGOOD EN BST SW FB CIN 10µF 25V CBST 0.1µF D B330B COUT1 22µF 6.3V COUT2 22µF 6.3V COUT3 22µF 6.3V L 4.7µH GND Figure 56. ADP2302 Typical Application, VIN = 12 V, VOUT = 2.5 V, 2 A VOUT = 3.3V 2A ADP2302ARDZ-3.3 BST SW FB CBST 0.1µF D B330B COUT1 22µF 6.3V COUT2 22µF 6.3V L 6.8µH GND VIN VIN PGOOD EN REN1 56k Ω 1% CIN 10µF 25V REN2 10.2k Ω 1% RPGOOD 100k Ω Figure 57. ADP2302 Typical Application, VIN = 12 V, VOUT = 3.3 V, 2 A, with Programmable 7.8 V UVLO |