Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UDZ Fiches technique(PDF) 2 Page - Rohm

No de pièce UDZ
Description  Zener diode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

UDZ Fiches technique(HTML) 2 Page - Rohm

  UDZ Datasheet HTML 1Page - Rohm UDZ Datasheet HTML 2Page - Rohm UDZ Datasheet HTML 3Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
UDZ Series
Diodes
!
!
!
!Electrical characteristics
(Ta=25
°C)
2.020
2.200
5
100
5
1000
0.5
120
0.5
2.220
2.410
5
100
5
1000
0.5
120
0.7
2.430
2.630
5
100
5
1000
0.5
120
1.0
2.690
2.910
5
110
5
1000
0.5
100
1.0
3.010
3.220
5
120
5
1000
0.5
50
1.0
3.320
3.530
5
120
5
1000
0.5
20
1.0
3.600
3.845
5
100
5
1000
1.0
10
1.0
3.890
4.160
5
100
5
1000
1.0
5
1.0
4.170
4.430
5
100
5
1000
1.0
5
1.0
4.550
4.750
5
100
5
800
0.5
2
1.0
4.980
5.200
5
80
5
500
0.5
2
1.5
5.490
5.730
5
60
5
200
0.5
1
2.5
6.060
6.330
5
60
5
100
0.5
1
3.0
Type
VZ
(V)
IZ
(mA)
IZ
(mA)
IZ
VR
(V)
6.650
6.930
5
40
5
60
0.5
0.5
3.5
7.280
7.600
5
30
5
60
0.5
0.5
4.0
8.020
8.360
5
30
5
60
0.5
0.5
5.0
8.850
9.230
5
30
5
60
0.5
0.5
6.0
9.770
10.210
5
30
5
60
0.5
0.1
7.0
10.760
11.220
5
30
5
60
0.5
0.1
8.0
11.740
12.240
5
30
5
80
0.5
0.1
9.0
12.910
13.490
5
37
5
80
0.5
0.1
10.0
14.340
14.980
5
42
5
80
0.5
0.1
11.0
15.850
16.510
5
50
5
80
0.5
0.1
12.0
17.560
18.350
5
65
5
80
0.5
0.1
13.0
19.520
20.390
5
85
5
100
0.5
0.1
15.0
21.540
22.470
5
100
5
100
0.5
0.1
17.0
23.720
24.780
5
120
5
120
0.5
0.1
26.190
27.530
5
150
5
150
0.5
0.1
21.0
29.190
30.690
5
200
5
200
0.5
0.1
23.0
32.150
33.790
5
250
5
250
0.5
0.1
25.0
35.070
36.870
5
300
5
300
0.5
0.1
27.0
UDZ 2.0B
UDZ 2.2B
UDZ 2.4B
UDZ 2.7B
UDZ 3.0B
UDZ 3.3B
UDZ 3.6B
UDZ 3.9B
UDZ 4.3B
UDZ 4.7B
UDZ 5.1B
UDZ 5.6B
UDZ 6.2B
UDZ 6.8B
UDZ 7.5B
UDZ 8.2B
UDZ 9.1B
UDZ 10B
UDZ 11B
UDZ 12B
UDZ 13B
UDZ 15B
UDZ 16B
UDZ 18B
UDZ 20B
UDZ 22B
UDZ 24B
UDZ 27B
UDZ 30B
UDZ 33B
UDZ 36B
19.0
ZZ
(
Ω)
Zzk
(
Ω)
IR
(
µA)
Min.
Max.
Max.
Max.
Max.
(mA)
Zener voltage subdivision
Operating
resistance
Rising operating
resistance
Reverse current
1. The Zener voltage (Vz) is measured 40 ms after power is supplied.
2. The operating resistances (Zz, Zzk) are measured by superimposing a minute alternating current on the regulated current (Iz).



Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com