Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MV5B60 Fiches technique(PDF) 2 Page - QT Optoelectronics

No de pièce MV5B60
Description  SUPER BRIGHT T-100 3 mm LED LAMP
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  QT [QT Optoelectronics]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com/
Logo QT - QT Optoelectronics

MV5B60 Fiches technique(HTML) 2 Page - QT Optoelectronics

  MV5B60 Datasheet HTML 1Page - QT Optoelectronics MV5B60 Datasheet HTML 2Page - QT Optoelectronics MV5B60 Datasheet HTML 3Page - QT Optoelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
05
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.50
1.75
10
15
20
25
IF - DC FORWARD CURRENT (mA)
Fig.2 Relative Luminous Intensity
vs. DC Forward Current
12
0
10
20
30
40
345
VF - FORWARD VOLTAGE (V)
Fig.1 Forward Current vs. Forward Voltage
TYPICAL PERFORMANCE CURVES
Part Number
MV5B60
MV5B640
Condition
Luminous Intensity (mcd)
IF = 20 mA
Minimum
100
60
Typical
150
100
Forward Voltage (V)
IF = 20 mA
Maximum
4.5
4.5
Typical
3.8
3.8
Peak Wavelength (nm)
430
430
IF = 20 mA
Spectral Line Half Width (nm)
65
65
IF = 20 mA
Viewing Angle (°)
35
45
IF = 20 mA
ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS (TA =25°C)
2 of 3
2/10/00
300035A
SUPER BRIGHT T-100 (3 mm)
LED LAMP
SUPER BLUE (WATER CLEAR)
MV5B60
SUPER BLUE (BLUE DIFFUSED)
MV5B640



Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com