| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM6510VCACDG6F Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM6510VCACDG6F Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 26 page ![]() List of figures STM6510 4/26 Doc ID 16788 Rev 2 List of figures Figure 1. Logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 2. Pin connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 3. Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 4. Single-button Smart Reset™ typical hookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 5. Dual-button Smart Reset™ typical hookup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 6. Timing waveforms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Figure 7. Supply current (ICC) vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 8. Smart Reset™ delay (tSRC) vs. temperature, CSRC = 0.56 µF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 9. Reset timeout period (tREC) vs. temperature, CtREC = 0.01 µF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 10. Reset threshold (VRST) vs. temperature, “S” threshold option, VCC falling. . . . . . . . . . . . . 12 Figure 11. AC testing input/output waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 12. TDFN – 8-lead 2 x 2 x 0.75 mm, 0.5 mm pitch package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 13. Landing pattern - TDFN – 8-lead 2 x 2 mm without thermal pad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 14. Carrier tape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Figure 15. Reel dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 16. Tape trailer/leader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Figure 17. Pin 1 orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Figure 18. Package marking, top view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 |