| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TL072ACDG4 Fiches technique(PDF) 26 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TL072ACDG4 Fiches technique(HTML) 26 Page - Texas Instruments |
|
26 / 40 page ![]() Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant TL074CDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TL074CNSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 TL074CPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 7.0 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 TL074IDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm) TL071ACDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL071BCDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL071CDR SOIC D 8 2500 346.0 346.0 29.0 TL071CDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL071CPSR SO PS 8 2000 346.0 346.0 33.0 TL071IDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL072ACDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL072ACPSR SO PS 8 2000 346.0 346.0 33.0 TL072BCDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL072CDR SOIC D 8 2500 346.0 346.0 29.0 TL072CDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL072CPSR SO PS 8 2000 346.0 346.0 33.0 TL072CPWR TSSOP PW 8 2000 346.0 346.0 29.0 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 7-Aug-2009 Pack Materials-Page 2 |