| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PIC16F883-E/P Fiches technique(PDF) 11 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F883-E/P Fiches technique(HTML) 11 Page - Microchip Technology |
|
11 / 328 page ![]() © 2009 Microchip Technology Inc. DS41291F-page 9 PIC16F882/883/884/886/887 TABLE 4: PIC16F884/887 44-PIN SUMMARY (QFN) I/O Pin Analog Comparators Timers ECCP EUSART MSSP Interrupt Pull-up Basic RA0 19 AN0/ULPWU C12IN0- — — — — — — — RA1 20 AN1 C12IN1- — — — — — — — RA2 21 AN2 C2IN+ — — — — — — VREF-/CVREF RA3 22 AN3 C1IN+ — — — — — — VREF+ RA4 23 — C1OUT T0CKI — — — — — — RA5 24 AN4 C2OUT — — — SS —— — RA6 33 — — — — — — — — OSC2/CLKOUT RA7 32 — — — — — — — — OSC1/CLKIN RB0 9 AN12 — — — — — IOC/INT Y — RB1 10 AN10 C12IN3- — — — — IOC Y — RB2 11 AN8 — — — — — IOC Y — RB3 12 AN9 C12IN2- — — — — IOC Y PGM RB4 14 AN11 — — — — — IOC Y — RB5 15 AN13 — T1G — — — IOC Y — RB6 16 — — — — — — IOC Y ICSPCLK RB7 17 — — — — — — IOC Y ICSPDAT RC0 34 — — T1OSO/T1CKI — — — — — — RC1 35 — — T1OSI CCP2 — — — — — RC2 36 — — — CCP1/P1A — — — — — RC3 37 — — — — — SCK/SCL — — — RC4 42 — — — — — SDI/SDA — — — RC5 43 — — — — — SDO — — — RC6 44 — — — — TX/CK — — — — RC7 1 — — — — RX/DT — — — — RD0 38 — — — — — — — — — RD1 39 — — — — — — — — — RD2 40 — — — — — — — — — RD3 41 — — — — — — — — — RD4 2 — — — — — — — — — RD5 3 — — — P1B — — — — — RD6 4 — — — P1C — — — — — RD7 5 — — — P1D — — — — — RE0 25 AN5 — — — — — — — — RE1 26 AN6 — — — — — — — — RE2 27 AN7 — — — — — — — — RE3 18 — — — — — — — Y(1) MCLR/VPP — 7 — — — — — — — — VDD —8 — — — — — — — — VDD — 28 — — — — — — — — VDD —6 — — — — — — — — VSS — 30 — — — — — — — — VSS —31 — — — — — — — — VSS — 13 — — — — — — — — NC (no connect) — 29 — — — — — — — — NC (no connect) Note 1: Pull-up activated only with external MCLR configuration. |