| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
MPC5125 Fiches technique(PDF) 13 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC5125 Fiches technique(HTML) 13 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
13 / 92 page ![]() MDM3 0x00 IO_CON- TROL_MEM ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 MDM3 — — GPIO30 DRAM — — GPIO1 O — — I/O VDD_IO_MEM — K22 MDQS0 0x00 IO_CON- TROL_MEM ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 MDQS0 — — — DRAM — — — I/O — — — VDD_IO_MEM — AA20 MDQS1 0x00 IO_CON- TROL_MEM ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 MDQS1 — — — DRAM — — — I/O — — — VDD_IO_MEM — U20 MDQS2 0x00 IO_CON- TROL_MEM ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 MDQS2 — — GPIO31 DRAM — — GPIO1 I/O — — I/O VDD_IO_MEM — P21 MDQS3 0x00 IO_CON- TROL_MEM ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 MDQS3 — — GPIO32 DRAM — — GPIO2 I/O — — I/O VDD_IO_MEM — L22 MBA0 0x00 IO_CON- TROL_MEM ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 MBA0 — — — DRAM — — — O — — — VDD_IO_MEM — H19 MBA1 0x00 IO_CON- TROL_MEM ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 MBA1 — — — DRAM — — — O — — — VDD_IO_MEM — H20 MBA2 0x00 IO_CON- TROL_MEM ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 MBA2 — — — DRAM — — — O — — — VDD_IO_MEM — G21 Table 2. MPC5125 Pin Multiplexing (continued) Pin Pad I/O Control Register1 and Offset2 Alternate Function3 Functions4 Peripheral5 I/O Direction Power Domain Notes Pin |