| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LVR033K-2 Fiches technique(PDF) 13 Page - Tyco Electronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LVR033K-2 Fiches technique(HTML) 13 Page - Tyco Electronics |
|
13 / 27 page ![]() Table R4 - Dimensions for Radial-leaded Devices in Millimeters (Inches) Cont'd ... Dimension Part A B C D E F H J Number Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. TYP. TYP. TYP. Figure RHEF 16V - High Temperature RHEF300 — 8.8 — 13.8 — 3.0 7.6 — 4.3 5.8 1.2 — — R14, R15 (0.35) (0.55) (0.12) (0.30) (0.17) (0.23) (0.05) R16 RHEF400 — 10.0 — 15.0 — 3.0 7.6 — 4.3 5.8 1.2 1.24 1.6 R14, R15, (0.39) (0.59) (0.12) (0.30) (0.17) (0.23) (0.05) (0.049) (0.06) R16 RHEF450 — 10.4 — 15.6 — 3.0 7.6 — 4.3 5.8 1.2 1.24 1.6 R14, R15, (0.41) (0.61) (0.12) (0.30) (0.17) (0.23) (0.05) (0.049) (0.06) R16 RHEF550 — 11.2 — 18.9 — 3.0 7.6 — 4.3 5.8 1.2 — — R14, R15 (0.44) (0.74) (0.12) (0.30) (0.17) (0.23) (0.05) RHEF600 — 11.2 — 21.0 — 3.0 7.6 — 4.3 5.8 1.2 1.24 1.7 R14, R15, (0.44) (0.83) (0.12) (0.30) (0.17) (0.23) (0.05) (0.049) (0.067) R16 RHEF650 — 12.7 — 22.2 — 3.0 7.6 — 4.3 5.8 1.2 1.24 1.8 R14, R15, (0.50) (0.88) (0.12) (0.30) (0.17) (0.23) (0.05) (0.049) (0.07) R16 RHEF700 — 14.0 — 21.9 — 3.0 7.6 — 4.3 5.8 1.2 — — R14, R15 (0.55) (0.86) (0.12) (0.30) (0.17) (0.23) (0.05) RHEF750 — 14.0 — 23.5 — 3.0 7.6 — 4.3 5.8 1.2 1.24 2.0 R14, R15, (0.55) (0.93) (0.12) (0.30) (0.17) (0.23) (0.05) (0.049) (0.08) R16 RHEF800 — 16.5 — 22.5 — 3.0 7.6 — 4.3 5.8 1.2 — — R14, R15 (0.65) (0.88) (0.12) (0.30) (0.17) (0.23) (0.05) R16 RHEF900 — 16.5 — 25.7 — 3.0 7.6 — 4.3 5.8 — — — R14, R15 (0.65) (1.01) (0.12) (0.30) (0.17) (0.23) R16 RHEF1000 — 17.5 — 26.5 — 3.0 7.6 — 9.4 10.9 1.2 1.24 1.5 R14, R15, (0.69) (1.04) (0.12) (0.30) (0.37) (0.43) (0.05) (0.049) (0.06) R16 RHEF1100 — 21.0 — 26.1 — 3.0 7.6 — 9.4 10.9 1.2 — — R14, R15 (0.83) (1.03) (0.12) (0.30) (0.37) (0.43) (0.05) R16 RHEF1300 — 23.5 — 28.7 — 3.6 7.6 — 9.4 10.9 1.4 1.45 1.9 R14, R15, (0.925) (1.13) (0.14) (0.30) (0.37) (0.43) (0.06) (0.057) (0.084) R16 RHEF1400 — 23.5 — 28.6 — 3.6 7.6 — 9.4 10.9 1.4 — — R14, R15 (0.93) (1.13) (0.14) (0.30) (0.37) (0.43) (0.06) R16 RHEF1500 — 23.5 — 28.7 — 3.6 7.6 — 9.4 10.9 1.4 1.45 1.9 R14, R15, (0.925) (1.13) (0.14) (0.30) (0.37) (0.43) (0.06) (0.057) (0.084) R16 RUSBF 6V RUSBF075 — 6.9 — 11.4 — 3.1 7.6 — 4.3 5.9 — 0.91 1.0 R10, R15, (0.27) (0.45) (0.12) (0.30) (0.17) (0.23) (0.036) (0.04) R16 RUSBF120 — 6.9 — 11.7 — 3.1 7.6 — 4.3 5.9 — 0.91 1.0 R10, R15, (0.27) (0.46) (0.12) (0.30) (0.17) (0.23) (0.036) (0.04) R16 RUSBF155 — 6.9 — 11.7 — 3.1 7.6 — 4.3 5.9 — 0.91 1.0 R10, R15, (0.27) (0.46) (0.12) (0.30) (0.17) (0.23) (0.036) (0.04) R16 LVR/LVRL A = LVR005 B = LVR008 C = LVR012 D = LVR016 E = LVR025 F = LVR033 G = LVR040 Figures R17-R23 - Typical Time-to-trip curves at 20°C for Radial-leaded Devices H = LVR055 I = LVRL075 J = LVRL100 K = LVRL125 L = LVRL135 M = LVRL200 13 122 Figure R17 Fault current (A) 0.1 1 10 100 1000 0.1 1 10 100 A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M |