| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SS6803 Fiches technique(PDF) 8 Page - Silicon Standard Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SS6803 Fiches technique(HTML) 8 Page - Silicon Standard Corp. |
|
8 / 12 page ![]() www.SiliconStandard.com 8 of 12 SS6803 PIN DESCRIPTIONS /6&( 6G(! " " . . * *$ G(!;14 G * )*$ 3*"7 ** 263 *$$ *5 5# $ .. * *$ G(!;14G /6&! /" " . $ $* )$. * *$ G(!;14 G)$5 !3 *$ $ - - ** *$$ " $ " - /6&( (" " . . *$ G(!;14 G *) *$3* " $ *$* .. * *$ G(!;14 G *$$*5 /6+&6 6 /6&4 () *$ #-$ " /6C&4/ () # - $ " /6F&4 ()*$ # - $ " /6'&6 6 /6K&?6 ? " 4* " 5 * $) -.*5#04 /6,& 4*"5 * ") - . * 5# 04 . 5$ 5 $ . )*$ /6& /" " . 5# 04 )$$4*"5 * ") -.*5#04 /6& 4*"5 * ") - . * 5# 04 . 5$ 5 $ . )*$ /6& /" " . 5# 04 )$$4*"5 * ") -.*5#04 /6+& 4*"5 * ") - . * 5# 04 . 5$ 5 $. )*$ /6& /" " . 5# 04 )$$4*"5 * ") -.*5#04 /6C& ""#"4*" 5 * ") -.*5#04 APPLICATION INFORMATION Operation #'(' ( ""3 * $ * 5#"7.*.-*!!6',3 *!!6',*" - *$-5"" *!!6', 5*"7 )'* * * )$ . * . * 5# 2 *)*$")$ 5# * )*$ # - 4 " 3 *$$ *5 5# * $.. . * *$ G(!;14 G 4* )*$ 12/29/2003 Rev.2.02 |