| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
X24C01 Fiches technique(PDF) 11 Page - Xicor Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
X24C01 Fiches technique(HTML) 11 Page - Xicor Inc. |
|
11 / 14 page ![]() X24C01 11 0.020 (0.51) 0.016 (0.41) 0.150 (3.81) 0.125 (3.18) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.110 (2.79) 0.090 (2.29) 0.430 (10.92) 0.360 (9.14) 0.300 (7.62) REF. PIN 1 INDEX 0.140 (3.56) 0.130 (3.30) 0.020 (0.51) 0.015 (0.38) PIN 1 SEATING PLANE 0.062 (1.57) 0.058 (1.47) 0.255 (6.47) 0.245 (6.22) 0.060 (1.52) 0.020 (0.51) TYP. 0.010 (0.25) 0 ° 15 ° 0.092 (2.34) DIA. NOM. HALF SHOULDER WIDTH ON ALL END PINS OPTIONAL 0.015 (0.38) MAX. PACKAGING INFORMATION 8-LEAD PLASTIC IN-LINE PACKAGE TYPE P NOTE: ALL DIMENSIONS IN INCHES (IN PARENTHESES IN MILLIMETERS) |