| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SS6630-ACSTR Fiches technique(PDF) 1 Page - Silicon Standard Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SS6630-ACSTR Fiches technique(HTML) 1 Page - Silicon Standard Corp. |
|
1 / 13 page ![]() www.SiliconStandard.com 1 of 13 SS6630/6630A !" FEATURES #" SS6630A ! #" "#$$%&µ'( ! #" )*+,($! #" $-.'/(! !" APPLICATIONS #" "01230! #" .''! #" $! #" -/$'! #" 4%0'"00! #" .'.(3! #" "$0$! !" DESCRIPTION SS6630//($$ # $ 5$ ( 6 0 65'7 (' $ # $ ($!'('5(0$$ 8 ($6$' (#$ 66($(' '$ 9:! 6 0 (0$$ 8 $ ($6$#$;($9: '( 66($('7 9: ) 7 $ µ 8($($! # $$' 7 !7 < 5$' $ ' # 3$ # 6 (! -(($ $ 0 # 6 #$! ' ( ($ ($6$! )*+,($($(,! $( 6 )) µ + ;& µ + $($( (00$60($! Rev.2.01 6/26/2003 |
Numéro de pièce similaire - SS6630-ACSTR |
|
Description similaire - SS6630-ACSTR |