Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

RT1A050ZP Fiches technique(PDF) 2 Page - Rohm

No de pièce RT1A050ZP
Description  1.5V Drive Pch MOSFET
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RT1A050ZP Fiches technique(HTML) 2 Page - Rohm

  RT1A050ZP Datasheet HTML 1Page - Rohm RT1A050ZP Datasheet HTML 2Page - Rohm RT1A050ZP Datasheet HTML 3Page - Rohm RT1A050ZP Datasheet HTML 4Page - Rohm RT1A050ZP Datasheet HTML 5Page - Rohm RT1A050ZP Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
RT1A050ZP
Data Sheet
2/5
www.rohm.com
○
c
2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2009.01 - Rev.A
Electrical characteristics
(Ta=25
°C)
Parameter
Symbol
IGSS
Yfs
Min.
−−
±10
µAVGS=±10V, VDS=0V
VDD
−6V
Typ.
Max.
Unit
Conditions
Gate-source leakage
V(BR) DSS
−12
−−
VID=
−1mA, VGS=0V
Drain-source breakdown voltage
IDSS
−−
−1
µAVDS= −12V, VGS=0V
Zero gete voltage drain current
VGS (th)
−0.3
−−1.0
V
VDS=
−6V, ID= −1mA
Gate threshold voltage
−
19
26
ID=
−5A, VGS= −4.5V
Static drain-source on-state
resistance
RDS (on)
−
26
36
m
Ω
m
Ω
m
Ω
ID=
−2.5A, VGS= −2.5V
Forward transfer admittance
−
34
50
ID=
−2.5A, VGS= −1.8V
Input capacitance
7
−−
SVDS=
−6V, ID= −5A
Output capacitance
Ciss
−
2800
−
pF
VDS=
−6V
Reverse transfer capacitance
Coss
−
340
310
−
pF
VGS=0V
Turn-on delay time
Crss
−
12
−
pF
f=1MHz
Rise time
td (on)
−
95
−
ns
Turn-off delay time
tr
−
410
−
ns
Fall time
td (off)
−
220
−
ns
tf
−
34
−
ns
Qg
−
6.0
−
nC
Qgs
−
5.0
−
nC
VGS=
−4.5V
RL 1.2
Ω
RG=10
Ω
Qgd
−−
nC
ID=
−5A
m
Ω
−
48
96
ID=
−1A, VGS= −1.5V
∗Pulsed
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
Total gate charge
Gate-source charge
Gate-drain charge
VDD
−6V
ID=
−2.5A
VGS=
−4.5V
RL
2.4
Ω
RG=10
Ω
Body diode characteristics
(Source -drain) (Ta=25
°C)
VSD
−−
−1.2
V
IS=
−5A, VGS=0V
Forward voltage
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
∗Pulsed
∗



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com