| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
KBJ810 Fiches technique(PDF) 1 Page - RFE international |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KBJ810 Fiches technique(HTML) 1 Page - RFE international |
|
1 / 2 page ![]() BRIDGE RECTIFIERS 3.0 to 6.0 Amps RFE International • Tel:(949) 833-1988 • Fax:(949) 833-1788 • E-Mail Sales@rfeinc.com RoHS ü µ Peak Repetitive Reverse Voltage Max Avg Rectified Current Max. Peak Fwd Surge Current Max Reverse Current VRRM IO IFSM IR@VR V A A V A A BR305 50 3.0 50 1.1 1.5 10 BR31 100 3.0 50 1.1 1.5 10 BR32 200 3.0 50 1.1 1.5 10 BR34 400 3.0 50 1.1 1.5 10 BR36 600 3.0 50 1.1 1.5 10 BR38 800 3.0 50 1.1 1.5 10 BR310 1000 3.0 50 1.1 1.5 10 KBL4005 50 4.0 200 1.0 4.0 10 KBL401 100 4.0 200 1.0 4.0 10 KBL402 200 4.0 200 1.0 4.0 10 KBL404 400 4.0 200 1.0 4.0 10 KBL406 600 4.0 200 1.0 4.0 10 KBL408 800 4.0 200 1.0 4.0 10 KBL410 1000 4.0 200 1.0 4.0 10 KBU4A 50 4.0 200 1.0 4.0 10 KBU4B 100 4.0 200 1.0 4.0 10 KBU4D 200 4.0 200 1.0 4.0 10 KBU4G 400 4.0 200 1.0 4.0 10 KBU4J 600 4.0 200 1.0 4.0 10 KBU4K 800 4.0 200 1.0 4.0 10 KBU4M 1000 4.0 200 1.0 4.0 10 GBU4005 50 4.0 150 1.0 2.0 10 GBU401 100 4.0 150 1.0 2.0 10 GBU402 200 4.0 150 1.0 2.0 10 GBU404 400 4.0 150 1.0 2.0 10 GBU406 600 4.0 150 1.0 2.0 10 GBU408 800 4.0 150 1.0 2.0 10 GBU410 1000 4.0 150 1.0 2.0 10 GBJ4005 50 4.0 150 1.0 2.0 10 GBJ401 100 4.0 150 1.0 2.0 10 GBJ402 200 4.0 150 1.0 2.0 10 GBJ404 400 4.0 150 1.0 2.0 10 GBJ406 600 4.0 150 1.0 2.0 10 GBJ408 800 4.0 150 1.0 2.0 10 GBJ410 1000 4.0 150 1.0 2.0 10 KBL6005 50 6.0 200 1.1 6.0 10 KBL601 100 6.0 200 1.1 6.0 10 KBL602 200 6.0 200 1.1 6.0 10 KBL604 400 6.0 200 1.1 6.0 10 KBL606 600 6.0 200 1.1 6.0 10 KBL608 800 6.0 200 1.1 6.0 10 KBL610 1000 6.0 200 1.1 6.0 10 KBU6005 50 6.0 250 1.1 6.0 10 KBU601 100 6.0 250 1.1 6.0 10 KBU602 200 6.0 250 1.1 6.0 10 KBU604 400 6.0 250 1.1 6.0 10 KBU606 600 6.0 250 1.1 6.0 10 KBU608 800 6.0 250 1.1 6.0 10 KBU610 1000 6.0 250 1.1 6.0 10 KBL 3.0 AMP Single-Phase Bridge Rectifiers 4.0 AMP Single-Phase Bridge Rectifiers GBJ KBU KBU GBU 6.0 AMP Single-Phase Bridge Rectifiers RFE Part Number Forward Voltage Drop Package Outline (Typical Size in inches) VF@IF KBL BR3 BR3 KBU GBJ GBU KBL KBU KBL C3D02S REV 2009.12.21 |
Numéro de pièce similaire - KBJ810 |
|
Description similaire - KBJ810 |