| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT45R35 Fiches technique(PDF) 47 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT45R35 Fiches technique(HTML) 47 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
47 / 54 page ![]() 28-pin SOP (300mil) Outline Dimensions · MS-013 Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 393 ¾ 419 B 256 ¾ 300 C12 ¾ 20 C ¢ 697 ¾ 713 D ¾¾ 104 E ¾ 50 ¾ F4 ¾ 12 G16 ¾ 50 H8 ¾ 13 a 0 °¾ 8 ° HT45R35 Rev. 1.20 47 January 29, 2010 2 8 1 1 5 1 4 A B C D F C ' G H a E |