| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TS128MSDOM7H Fiches technique(PDF) 6 Page - Transcend Information. Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS128MSDOM7H Fiches technique(HTML) 6 Page - Transcend Information. Inc. |
|
6 / 14 page ![]() T T TS S S1 1 12 2 28 8 8M M M~ ~ ~8 8 8G G GS S SD D DO O OM M M7 7 7H H H 7P Horizontal Type SATA Flash Modules Transcend Information Inc. V0.1 6 Functionality Pin Assignments Pin No. Pin Name 01 GND 02 A+ 03 A- 04 GND 05 B- 06 B+ 07 GND Disk Active Indicator Write-Protect Disabled |