| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SPC3015FT-R68NZF Fiches technique(PDF) 1 Page - Superworld Electronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC3015FT-R68NZF Fiches technique(HTML) 1 Page - Superworld Electronics |
|
1 / 5 page ![]() SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD PG. 1 30.12.2009 NOTE : Specifications subject to change without notice. Please check our website for latest information. 2. CONFIGURATION & DIMENSIONS : 3. MATERIALS : (a) Core : Ferrite (b) Wire : Polyurethane Enamelled Copper Wire (c) Terminal Clip : C5191 (f) S P C 3 0 1 5 F T - R 6 8 N Z F (d) (e) (b) (c) (a) 1. PART NO. EXPRESSION : (c) Powder coating type (a) Series code (b) Dimension code (h) F : RoHS Compliant (g) Z : Standard part (f) Tolerance code : M = ±20%, N = ±30% 1.4 1.5 Max. A B C 1.5 Typ. DE 0.76 Typ. 2.9±0.2 3.0±0.2 Unit:m/m (g)(h) (d) Taping package (e) Inductance code : R68 = 0.68uH (d) Adhesive : Epoxy Recommended PCB Pattern A E D E G Powder Coating 3.4 1.2 Typ. FG 0.7 Typ. (e) Coating : Powder Coating 0.6 3.2 SMD POWER INDUCTORS SPC3015FT SERIES OR E Marking (f) Ink : 70000-00101 |
Numéro de pièce similaire - SPC3015FT-R68NZF |
|
Description similaire - SPC3015FT-R68NZF |