| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
EMC2113 Fiches technique(PDF) 5 Page - SMSC Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EMC2113 Fiches technique(HTML) 5 Page - SMSC Corporation |
|
5 / 85 page ![]() RPM-Based Fan Controller with Multiple Temperature Zones & Hardware Thermal Shutdown Datasheet SMSC EMC2113 5 Revision 1.2 (10-08-09) DATASHEET Chapter 8 Typical Operating Curves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Chapter 9 Package Drawing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 9.1 EMC2113 Package Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 9.2 Package Markings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Appendix A Look Up Table Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 A.1 Example #1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 A.1.1 LUT Configuration Bit Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 A.2 Example #2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 A.2.1 Fan Spin Up Configuration Bit Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 A.2.2 LUT Configuration - Bit Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 A.3 Example #3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 A.3.1 LUT COnfiguration Bit Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 |