Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AWU6604 Fiches technique(PDF) 12 Page - ANADIGICS, Inc

No de pièce AWU6604
Description  HELP3TM Band 4 & 9 WCDMA 3.4 V / 28.25 dBm Linear PA Module
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ANADIGICS [ANADIGICS, Inc]
Site Internet  http://www.anadigics.com
Logo ANADIGICS - ANADIGICS, Inc

AWU6604 Fiches technique(HTML) 12 Page - ANADIGICS, Inc

Back Button AWU6604 Datasheet HTML 5Page - ANADIGICS, Inc AWU6604 Datasheet HTML 6Page - ANADIGICS, Inc AWU6604 Datasheet HTML 7Page - ANADIGICS, Inc AWU6604 Datasheet HTML 8Page - ANADIGICS, Inc AWU6604 Datasheet HTML 9Page - ANADIGICS, Inc AWU6604 Datasheet HTML 10Page - ANADIGICS, Inc AWU6604 Datasheet HTML 11Page - ANADIGICS, Inc AWU6604 Datasheet HTML 12Page - ANADIGICS, Inc AWU6604 Datasheet HTML 13Page - ANADIGICS, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 13 page
background image
12
Data Sheet - Rev 2.0
10/2009
AWU6604
COMPONENT PACKAGING
Figure 20: Tape & Reel Packaging
Table 6: Tape & Reel Dimensions
Pin 1
PACKAGE TYPE
TAPE WIDTH
POCKET PITCH REEL CAPACITY MAX REEL DIA
3 mm x 3 mm x 1 mm
12 mm
4 mm
2500
7"



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com