Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM8L152C4T6 Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM8L152C4T6
Description  8-bit ultralow power MCU, up to 32 KB Flash, 1 KB Data EEPROM RTC, LCD, timers, USART, I2C, SPI, ADC, DAC, comparators
PDF  101 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8L152C4T6 Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8L152C4T6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM8L152C4T6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM8L152C4T6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM8L152C4T6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM8L152C4T6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM8L152C4T6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM8L152C4T6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM8L152C4T6 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM8L152C4T6 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 101 page
background image
STM8L151xx, STM8L152xx
List of figures
Doc ID 15962 Rev 2
7/101
List of figures
Figure 1.
STM8L15xxx device block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 2.
STM8L15x clock tree diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 3.
STM8L151Gx 28-pin package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 4.
STM8L151Kx 32-pin package pinout (without LCD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 5.
STM8L152Kx 32-pin package pinout (with LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 6.
STM8L151Cx 48-pin pinout (without LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 7.
STM8L152Cx 48-pin pinout (with LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 8.
Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 9.
Pin loading conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Figure 10.
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Figure 11.
POR/BOR thresholds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Figure 12.
HSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Figure 13.
LSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Figure 14.
Recommended NRST pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Figure 15.
SPI timing diagram - slave mode and CPHA=0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Figure 16.
SPI timing diagram - slave mode and CPHA=1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Figure 17.
SPI timing diagram - master mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Figure 18.
Typical application with I2C bus and timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Figure 19.
Power supply and reference decoupling (VREF+ not connected to VDDA). . . . . . . . . . . . . . 88
Figure 20.
Power supply and reference decoupling (VREF+ connected to VDDA) . . . . . . . . . . . . . . . 89
Figure 21.
WFQFPN28 – 28-lead very very thin fine pitch quad flat no-lead package outline (4 x 4) . 94
Figure 22.
Recommended footprint (dimensions in mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Figure 23.
WFQFPN32 – 32-lead very very thin fine pitch quad flat no-lead package
outline (5 x 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Figure 24.
LQFP32 – 32-pin low profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Figure 25.
VFQFPN48 7 x 7 mm, 0.5 mm pitch, package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Figure 26.
Recommended footprint (dimensions in mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Figure 27.
LQFP48 – 48-pin low profile quad flat package outline (7x7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Figure 28.
STM8L15xxx ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More