| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM8L151C6U6 Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8L151C6U6 Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 101 page ![]() STM8L151xx, STM8L152xx List of figures Doc ID 15962 Rev 2 7/101 List of figures Figure 1. STM8L15xxx device block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 2. STM8L15x clock tree diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 3. STM8L151Gx 28-pin package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 4. STM8L151Kx 32-pin package pinout (without LCD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 5. STM8L152Kx 32-pin package pinout (with LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 6. STM8L151Cx 48-pin pinout (without LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 7. STM8L152Cx 48-pin pinout (with LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 8. Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Figure 9. Pin loading conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Figure 10. Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Figure 11. POR/BOR thresholds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Figure 12. HSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Figure 13. LSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Figure 14. Recommended NRST pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Figure 15. SPI timing diagram - slave mode and CPHA=0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Figure 16. SPI timing diagram - slave mode and CPHA=1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Figure 17. SPI timing diagram - master mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Figure 18. Typical application with I2C bus and timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Figure 19. Power supply and reference decoupling (VREF+ not connected to VDDA). . . . . . . . . . . . . . 88 Figure 20. Power supply and reference decoupling (VREF+ connected to VDDA) . . . . . . . . . . . . . . . 89 Figure 21. WFQFPN28 – 28-lead very very thin fine pitch quad flat no-lead package outline (4 x 4) . 94 Figure 22. Recommended footprint (dimensions in mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Figure 23. WFQFPN32 – 32-lead very very thin fine pitch quad flat no-lead package outline (5 x 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Figure 24. LQFP32 – 32-pin low profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Figure 25. VFQFPN48 7 x 7 mm, 0.5 mm pitch, package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Figure 26. Recommended footprint (dimensions in mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Figure 27. LQFP48 – 48-pin low profile quad flat package outline (7x7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Figure 28. STM8L15xxx ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 |