| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F107VB Fiches technique(PDF) 26 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F107VB Fiches technique(HTML) 26 Page - STMicroelectronics |
|
26 / 95 page ![]() Pinouts and pin description STM32F105xx, STM32F107xx 26/95 Doc ID 15274 Rev 4 26 17 PA3 I/O PA3 USART2_RX(7)/ TIM5_CH4/ADC12_IN3 / TIM2_CH4(7)/ ETH_MII_COL 27 18 VSS_4 SVSS_4 28 19 VDD_4 SVDD_4 29 20 PA4 I/O PA4 SPI1_NSS(7)/DAC_OUT1 / USART2_CK(7) / ADC12_IN4 SPI3_NSS 30 21 PA5 I/O PA5 SPI1_SCK(7) / DAC_OUT2 / ADC12_IN5 31 22 PA6 I/O PA6 SPI1_MISO(7)/ADC12_IN6 / TIM3_CH1(7) TIM1_BKIN 32 23 PA7 I/O PA7 SPI1_MOSI(7)/ADC12_IN7 / TIM3_CH2(7)/ ETH_MII_RX_DV/ ETH_RMII_CRS_DV TIM1_CH1N 33 24 PC4 I/O PC4 ADC12_IN14 / ETH_MII_RXD0 / ETH_RMII_RXD0 34 25 PC5 I/O PC5 ADC12_IN15 / ETH_MII_RXD1 / ETH_RMII_RXD1 35 26 PB0 I/O PB0 ADC12_IN8/TIM3_CH3/ ETH_MII_RXD2 TIM1_CH2N 36 27 PB1 I/O PB1 ADC12_IN9 / TIM3_CH4(7)/ ETH_MII_RXD3 TIM1_CH3N 37 28 PB2 I/O FT PB2/BOOT1 38 - PE7 I/O FT PE7 TIM1_ETR 39 - PE8 I/O FT PE8 TIM1_CH1N 40 - PE9 I/O FT PE9 TIM1_CH1 41 - PE10 I/O FT PE10 TIM1_CH2N 42 - PE11 I/O FT PE11 TIM1_CH2 43 - PE12 I/O FT PE12 TIM1_CH3N 44 - PE13 I/O FT PE13 TIM1_CH3 45 - PE14 I/O FT PE14 TIM1_CH4 46 - PE15 I/O FT PE15 TIM1_BKIN 47 29 PB10 I/O FT PB10 I2C2_SCL/USART3_TX(7)/ ETH_MII_RX_ER TIM2_CH3 48 30 PB11 I/O FT PB11 I2C2_SDA/USART3_RX(7)/ ETH_MII_TX_EN/ ETH_RMII_TX_EN TIM2_CH4 Table 5. Pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(4) Default Remap |